Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4058 Datasheet(PDF) 10 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4058
Description  600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4058 Datasheet(HTML) 10 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4058 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
TP4058
10
C
T
A
 45
TP4058 可在 45℃以上的环境温度条件下使
用,但充电电流将被降至
400mA 以下。对于
一个给定的环境温度,充电电流可有下式近似
求出:
JA
BAT
CC
A
BAT
V
V
T
C
I
)
(
120
再以
60℃的环境温度来考虑前面的例子。充
电电流将被大约减小至:
mA
I
A
C
C
W
C
V
V
C
C
I
BAT
BAT
320
/
5
.
187
60
/
150
)
75
.
3
5
(
60
120
不仅如此,正如工作原理部分所讨论的那样,
当热反馈使充电电流减小时,
PROG 引脚上的
电压也将成比例地减小。
切记不需要在
TP4058 应用设计中考虑最
坏的热条件,这一点很重要,因为该
IC 将在
结温达到
120℃左右时自动降低功耗。
热考虑
由于
SOT23-5 封装的外形尺寸很小,大
电流应用中(
350mA 以上)散热效果不佳可
能引起充电电流受温度保护而减小。请根据实
际电源电压设计热耗散电阻,芯片
Vcc 端输入
电压在
4.6V 为最佳,可得到较大充电电流,
一般热耗散电阻为
0.5 至 1 欧姆。最好采用一
个热设计精良的
PC 板布局以最大幅度地增加
可使用的充电电流,这一点同样重要。用于耗
散
IC 所产生的热量的散热通路从芯片至引线
框架,并通过峰值后引线(特别是接地引线)
到达
PC 板铜面。引脚相连的铜箔面积应尽可
能地宽阔,并向外延伸至较大的铜面积,以便
将热量散播到周围环境中。至内部或背部铜电
路层的通孔在改善充电器的总体热性能方面
也是颇有用处的。当进行
PC 板布局设计时,
电路板上与充电器无关的其他热源也是必须
予以考虑的,因为它们将对总体温升和最大充
电电流有所影响。
下表罗列了几种不同电路板尺寸和铜面
积条件下的热阻。所有的测量结果都是在静止
空气中的
3/32″FR-4 电路板上(器件安装于其
顶面)获得的。
V
CC 旁路电容器
输入旁路可以使用多种类型的电容器。然
而,在采用多层陶瓷电容器时必须谨慎。由于
有些类型的陶瓷电容器具有自谐振和高 Q 值
的特点,因此,在某些启动条件下(比如将充
电器输入与一个工作中的电源相连)有可能产
生高的电压瞬态信号,建议采用电解电容或钽
电容。
充电电流软启动
TP4058 包括一个用于在充电循环开始时
最大限度地减小涌入电流的软启动电路。当一
个充电循环被启动时,充电电流将在 50us 左
右的时间里从 0 上升至满幅全标度值。在启动
过程中,这能够起到最大限度地减小电源上的
瞬变电流负载的作用。
CHRG 状态输出引脚
当一个放电电池被连接到充电器时,充电
循环的恒定电流部分开始,
CHRG 引脚电平
被拉至地。
CHRG 引脚能够吸收高达 10mA 的
电流,以驱动一个用于指示充电循环正在进行
之中的 LED。
当电池接近充满时,充电器进入充电循
环的恒定电压部分,充电电流开始下降。当充
电电流降至不足设定电流的 1/10 时,充电循
环结束且强下拉高阻态所取代,表示充电循环
已经结束。如果输入电压被拿掉或降至欠压闭
锁门限以下,则
CHRG 引脚也将变成高阻抗。
利用一个上拉电阻器,一个微处理器能够从该



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com