Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AC0025S Datasheet(PDF) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # AC0025S
Description  DIssocIatIve DCM control applications ;
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

AC0025S Datasheet(HTML) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  AC0025S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
AC0025S
3/6
高性能副边同步整流驱动芯片
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
典型参数(无特别说明情况下,典型参数值为 VCC =5.0 V,TA =25℃下测得的参数标准; 格书的最小、最大规范范
围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证
)
符号
描述
测试条件
单位
最小值
典型值
最大值
电源电压
VCC
VCC 工作电压
Drain=20V
V
5.8
VCC_ON
VCC 启动电压
VCC 上升
V
3.6
VCC_UVLO
VCC 欠压保护阈
值
VCC 下降
V
3.2
IST
VCC 启动电流
VCC= VCC-ON - 0.5V
uA
60
Icc
VCC 工作电流
uA
120
Vcc_clamp
VCC 钳位电压
ICC=40mA
V
6.5
阈值电压设置
SR_ON
整流管开通电压
阈值
V
0.5
SR_OFF1
整流管关断第一
电压阈值
mV
-15
SR_OFF2
整流管关断第二
电压阈值
mV
-5
判定设置
T_SRmin
整流管最小开通
时间
us
1.9
S_RE
原边判定电压积
分阈值
RAE=100Kohm
us*V
27
R_RE
副边断续判定比
例
%
80
驱动能力
TRISE
驱动上升时间
CGATE=1nF
ns
25
TFALL
驱动下降时间
CGATE=1nF
ns
25
BVDSS
内置功率管击穿
电压
VGS=0V/IDS=25uA
V
25
功率管
RDS_ON
功率管导通阻抗
VGS=6.5V/IDS=0.1A
mΩ
15
20
BVDSS
内置功率管击穿
电压
VGS=0V/IDS=25uA
V
45



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com