Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AC0025S Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # AC0025S
Description  DIssocIatIve DCM control applications ;
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

AC0025S Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  AC0025S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
AC0025S
4/6
高性能副边同步整流驱动芯片
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
应用信息
AC0025S 是一款高性能的副边同步整流芯
片,集成同步整流 MOS,适用于隔离型的同
步整流应用。AC0025S 采用特殊的 VCC 供电
技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两
种工作状态下,芯片都不会欠压工作。
启动
当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极
管对输出电容充电,输出电压上升。AC0025S
通过 PR 脚连接输出电压。当输出电压上升时,
经过芯片内部供电电路,给 VCC 电容充电,
当 VCC 的电压充到开启阈值电压时,芯片内
部控制电路开始工作,MOS 正常的导通和关
断。MOS 正常导通时,电流不再从体二极管
流过,而从 MOS 的沟道流过。芯片正常工作
时,所需的工作电流仍然通过 PR 脚,给 VCC
供电。
同步整流管导通
反激 DCM 工作时,由于电感的激磁作用,
当初级芯片关断时,会产生振荡。为了防止误
检测振荡信号,导致同步整流管的异常开启,
AC0025S 采用专利的原边开通判定技术。
当初级芯片导通时,通过变压器,次级输
出地 gnd 与芯片地 GND 之间生成反激电压;
级芯片关断时,次级 AC0025S 的漏极 D 与
GND 之间的电压下降。AC0025S 通过检测 RE
脚反激电压和漏极的下降电压,能准确的判断
同步整流管的开启。
同步整流管关断
为了避免同步整流管导通时,因激磁振荡幅
度较大,导致误检测关断信号,使同步整流管
异常的关断。
通过内部电路处理 RE 脚检测到的反激电
压以及设定的整流管关断第一电压阈值和第二
电压阈值,能准确地判断同步整流管的关断。
系统短路时,因同步整流管导通压降小,
不能完全退磁,前级 PSR 芯片会强行关断进
CCM 模式,但此时同步整流管还未关断,那
么同步整流管的 DS 会产生很高的尖刺脉冲,
容易损坏芯片。针对此种情况,AC0025S 采用
输出短路时的关断机制,使 DS 无尖刺脉冲,
加强芯片的可靠性。
RE 脚电阻设置: Rre=3.7×Sre
Rre:RE 脚要设置的电阻,单位 KΩ
Sre:根据 RE 电阻设定的伏秒面积,单位
uS*V
怎样设定 Sre:
要求输入电压 60~70VAC 且空载时,测试
AC0025S 芯片 D 脚对芯片 GND 脚的工作波形,
如下图:



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com