Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AC0025S Datasheet(PDF) 2 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # AC0025S
Description  DIssocIatIve DCM control applications ;
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

AC0025S Datasheet(HTML) 2 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  AC0025S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
AC0025S
2/6
高性能副边同步整流驱动芯片
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
电路内部结构框图
电源产生模块
BG
VREF
TREF
UVLO
同步整流
关断模块
逻辑单
元
原边开通判定
驱动
副边断续预估
GND
D
PR
VCC
RE
BG
Vref
BG POK
0.5V
DET
OFF_EN
SR_ON
ON
DRV
Vref
POK
+
_
极限参数
符号
参数
参数范围
单位
PR
内部高压供电端到芯片地的峰值电压
-0.3~45
V
D
内置同步整流 MOS 管漏端
-0.3~45
V
VCC
电源电压
-0.3~8
V
RE
判定设置端
-0.3~8
V
PDMAX
功耗(注 2)
0.45
W
θJA
PN结到环境的热阻
145
℃/W
TJ
工作结温范围
-40 to 150
℃
TSTG
储存温度范围
-55 to 150
℃
ESD
ESD (注 3)
4
KV
注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全
保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参
数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX
-TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。
注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com