Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AC0025S Datasheet(PDF) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # AC0025S
Description  DIssocIatIve DCM control applications ;
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

AC0025S Datasheet(HTML) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  AC0025S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd AC0025S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
AC0025S
5/6
高性能副边同步整流驱动芯片
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
要求(1.2×U2×t2 )<Sre<(0.9 ×U1×t1)
D 脚与 PR 脚之间电阻设置:
电阻合理值≤200Ω;电阻越大系统 ESD 能力
越强,但供电能力减弱。
保护功能
AC0025S 集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,
以及驱动脚去干扰等技术。
PCB 设计
在设计 AC0025S PCB 时,需要遵循以下指南:
VCC 旁路电容: VCC 的旁路电容紧靠芯片 VCC
管脚和 GND 管脚。
RE 采样电阻: AE 采样电阻紧靠芯片 AE 管脚
和变压器副边 gnd。
D 引脚: 增加 D 引脚的铺铜面积以提高芯片散
热。
封装信息
SOP7 封装外形尺寸



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com