Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LNK320S Datasheet(PDF) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # LNK320S
Description  HIgh-ElectronIc LED Constant stream drive chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

LNK320S Datasheet(HTML) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  LNK320S Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 8Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 9Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
高效 LED 恒流驱动芯片 QTOQIAV1.0
- 3 -
订购信息
订购型号
封装形式
包装方式
卷盘尺寸
管装
编带
SOT23-6
/
3000 只/盘
7 寸
极限参数
(TA=25℃)
符号
说明
范围
单位
VCTRL
反激与 BUCK 应用切换开关
-0.3~25
V
HVDD
芯片高压电源
-0.3~40
V
VFB
反馈引脚
-0.3~7
V
VCS
电感电流采样端口
-0.3~7
V
GATE
开关信号输出端
-0.3~25
V
TJ
允许的工作温度范围
-40~125
℃
TSTG
存储温度
-55~150
℃
VESD
ESD 耐压
>2
KV
电气工作参数
(除非特殊说明,下列条件均为 TA=25℃,HVDD=18V)
符号
说明
条件
范围
单位
最小
典型
最大
IDD_OPER
静态工作电流
—
—
0.6
—
mA
UVLOH
打嗝电压上限阈值
—
13
14.2
15
V
UVLOL
打个电压下限阈值
—
7
8
8.8
V
VTH_CSH
电流侦测峰值阈值电压
—
—
610
—
mV
TLEB
消隐时间
—
—
400
—
nS
TOFFmax
最大关闭时间
—
—
300
—
uS
TOFFmin
最小关闭时间
—
—
3.5
—
uS
TONmax
最大导通时间
—
—
50
—
uS
VFBH
过压保护阈值
—
—
3.5
—
V
VFBL
短路保护阈值
—
—
0.3
—
V
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn
LNK320S
LNK320S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com