Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

S50HT Datasheet(PDF) 9 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # S50HT
Description  Submersible High Temperature Effluent Pumps
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

S50HT Datasheet(HTML) 9 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Back Button S50HT Datasheet HTML 5Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 6Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 7Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 8Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 9Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 10Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 11Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 12Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 13Page - Pentair plc. All rights reserved. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
NOTICE D’INSTALLATION,
DE FONCTIONNEMENTET DES PIÈCES
Séries S40HT & S50HT Pompes d’effluents
submersibles haute température
© 2017 Pentair, plc. All Rights Reserved.
MY504 (Rev. 10/31/17)
293 WRIGHT STREET, DELAVAN, WI 53115 WWW.FEMYERS.COM
PH: 888-987-8677
SÉCURITÉ
Lire et suivre toutes les instructions qui se trouvent dans cette
Notice ou sur la pompe.
Ce symbole indique qu'il faut être prudent.
Lorsque ce symbole apparaît sur la pompe ou dans cette Notice,
rechercher une des mises en garde qui suivent, car elles indiquent
un potentiel de blessures corporelles!
Avertit d'un danger qui causera des blessures
corporelles, la mort ou des dommages matériels importants si on
l'ignore.
Avertit d'un danger qui risque de causer des
blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels
importants si on l'ignore.
Avertit d'un danger qui causera ou qui risquera
de causer des blessures corporelles, la mort ou des dommages
matériels importants si on l'ignore.
Le mot
NOTA indique des instructions spéciales et importantes
n'ayant aucun rapport avec les dangers.
1.
Lire attentivement toutes ces règles et toutes ces
instructions. Ne pas les respecter risque de causer de graves
blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
2.
Avant de procéder à l'installation, consulter les codes de la
municipalité et s'y conformer.
3.
Aérer le réseau d'égout ou la fosse septique conformément aux
codes de la municipalité.
4.
Ne pas installer la pompe dans un endroit classé comme étant
dangereux par le National Electrical Code, le ANSI/NFPA
80-1984 ou le Code canadien de l'électricité.
Tension dangereuse. Risque de
secousses, de brûlures, voire de mort. Pendant le
fonctionnement, la pompe est immergée dans l'eau. Pour éviter
des secousses électriques mortelles, procéder comme il est
indiqué ci-dessous si l'on doit intervenir sur la pompe.
5A. Couper le courant alimentant le coffret de la prise de courant
avant de débrancher la pompe.
5B. Il faut être extrêmement prudent lorsque l'on remplace les
fusibles. Ne pas se tenir dans l'eau ni mettre les doigts dans la
douille d'un fusible.
5C. Ne pas modifier le cordon électrique ni sa fiche. Si on utilise le
cordon électrique et sa fiche, ne brancher la fiche du cordon
électrique que dans une prise de courant mise à la terre. Si on
câble la pompe sur une commande du système, brancher le fil
de mise à la terre de la pompe sur la mise à la terre du système.
6.
Ne pas faire fonctionner la pompe à sec, sinon elle risque de
surchauffer (et causer des brûlures à quiconque la manipulera).
De plus, cette pratique annule la garantie.
7.
Il est normal que la pompe soit chaude pendant qu'elle
fonctionne. Pour éviter de se brûler lorsque l'on intervient sur
la pompe, la laisser refroidir au moins 20 minutes après l'avoir
arrêtée et ceci avant de la manipuler.
8.
La pompe est lubrifiée en permanence. Aucun huilage ni
graissage n'est requis pendant son fonctionnement normal.
Pour remettre en état la pompe, se reporter aux instructions
figurant sous la rubrique «Entretien».
DESCRIPTION
Ces pompes de puisard/d’effluents submersibles haute température
sont conçues pour pomper les eaux usées, les effluents, les eaux
des sous-sols et d’inondations et des puisards. Ces modèles
peuvent être utilisés dans les fosses de purge et pour pomper des
chaudières, les fosses de condensats et pour pomper l'eau chaude.
Toutes les pompes sont munies d'un dispositif de protection
interne contre les surcharges thermiques à réenclenchement
automatique. Les roulements à billes et les joints mécaniques de
l'arbre du moteur sont lubrifiés en permanence. Les fixations en
acier inoxydable et l'anneau de levage de fort calibre permettent un
démontage facile après une utilisation prolongée.
NOTA : Cette pompe n’est pas conçue pour pomper de l’eau salée
ni de la saumure! La garantie sera annulée si cette pompe est
utilisée pour pomper de l’eau salée ou de la saumure.
CARACTÉRISTIQUES
Courant d'alimentation requis ......................... Se reporter au tableau
«Caractéristiques du moteur, de l'interrupteur
et du cordon électrique» à la page 1
Températures maximum du liquide .............................194 °F (90 °C)
Adaptateur de refoulement ............................. 1 1/2 po NPT (S40HT)
.............................................................................. 2 po NPT (S50HT)
Avertissement lié à la Proposition 65 de la Californie
Ce produit et les accessoires connexes
contiennent des produits chimiques reconnus dans l’État de la
Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies
congénitales ou d’autres dangers relatifs à la reproduction.
CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR, DE L'INTERRUPTEUR ET DU CORDON ÉLECTRIQUE
Numéros
de modèle
Puissance
du moteur
(ch)
Tension
Pleine
charge en
ampères
(minimum)
Circuit de
dérivation
individuel requis
(en ampères)
Longueur du
cordon
électrique en
pieds (m)
Réglages de
l'interrupteur (en pouces
[mm])
Diamètre de
l'adaptateur
de refoulement
Marche
Arrêt
S40HT-11P
1/3
115/1
13,0
15
20 (6,1)
13,5 (343)
4,5 (114)
1-1/2 po
S40HT-11
1/3
115/1
13,0
15
20 (6,1)
–
–
1-1/2 po
S50HTPC1*
1/2
115/1
12.0
15
20 (6.1)
17.8 (452)
8.8 (224)
2 po
*Tableau de commande nécessaire



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com