Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

S50HT Datasheet(PDF) 12 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # S50HT
Description  Submersible High Temperature Effluent Pumps
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

S50HT Datasheet(HTML) 12 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Back Button S50HT Datasheet HTML 8Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 9Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 10Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 11Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 12Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 13Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 14Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 15Page - Pentair plc. All rights reserved. S50HT Datasheet HTML 16Page - Pentair plc. All rights reserved.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
4
Démontage de la pompe
Série S40HT
410 0893
Pump Disassembly
Oil Fill
Plug
Housing
Capscrew
Rotor/Stator
Assembly
Stator
Capscrew
Lower
Motor
Housing
Volute
Shaft Seal,
Stationary
Head Ass'y
Shaft Seal,
Rotating
Mating Ring
O-Ring
Insulating
Disk
Blk
Blk
Grn
Impeller
Power Cord
Volute
Vis du
carter
Cordon
électrique
Joint torique
Disque
isolant
Bouchon de
remplissage
d'huile
Impulseur
Tête fixe du
joint d’arbre
Bague d’appui
rotative du joint
d’arbre
Carter
inférieur
du moteur
Noir
Noir
Vis du stator
Vert
Ensemble
rotor/stator
Remplacement de l’impulseur et du joint,
Modèle S50HTPC1
Risque d'électrocution. Débrancher
l'alimentation électrique avant d'effectuer n'importe quel travail
sur la pompe !
Consulter le dessin de montage.
Démontage
1.
Dévisser les vis à tête à six pans, déposer l’ensemble de moteur
de la volute et le mettre de côté dans un endroit propre.
2.
Retirer le bouchon d'huile. Retourner la pompe pour vidanger
l'huile.
3.
Maintenir l'impulseur, déposer l'écrou de l'impulseur et la
rondelle.
4.
Dévisser l'impulseur (le tourner dans le sens antihoraire) pour le
nettoyer.
Risques d’électrocution. Avant de toucher
le condensateur, le décharger en mettant en court-circuit les
bornes avec un tournevis à manche orange.
5.
Desserrer l'écrou du cordon et tirer doucement l'ensemble de
cordon hors du couvre-moteur. Débrancher les fils du cordon
(les fils et le connecteur ont des codes de couleur pour le
remontage).
6.
Détacher les vis à six pans creux maintenant le
couvre-moteur sur la plaque d'étanchéité et déposer
le couvre-moteur.
7.
Retirer le demi-joint rotatif de l'arbre.
8.
Poser le moteur sur un berceau de façon à ce qu'il reste vertical
avec l'arbre du moteur sortant en bas.
9.
Déposer les boulons traversants de l'ensemble du moteur.
Déposer le moteur et l'arbre de la plaque d'étanchéité.
10. Depuis l'arrière de la plaque d'étanchéité, faire sortir avec un
marteau la tête de joint primaire de la plaque d'étanchéité;
nettoyer soigneusement la cavité du siège.
Remontage
REMARQUE : S'assurer que les faces du joint sont propres et ne
sont pas endommagées. Appliquer du Permatex #2 ou un produit
équivalent modérément sur le bord extérieur du corps du joint (avec
ressort). Figure 2.
1. Enfoncer le corps de joint neuf dans la cavité de la plaque
d'étanchéité (Figure 2).
Slide ceramic
part onto
shaft.
Don't damage
rubber ring
on groove
Install washer,
then clip.
033 0893
Permatex
here
Impeller side of seal plate
Press seal
into cavity
Figure 2
2.
Remonter le moteur et l'arbre sur la plaque d'étanchéité en
utilisant les quatre boulons traversants déposés à l'étape 9 sous
« Démontage ».
REMARQUE : Ne pas trop serrer les boulons traversants !
3.
Glisser sur l'arbre un demi-joint rotatif neuf (Figure 3).
REMARQUE : Ne pas entailler ni rayer la face du joint en
carbure de silicium en la passant sur l'épaulement de l'arbre.
Les faces du joint doivent être propres et en bon état, sinon
le joint risque de fuir.
Slide ceramic
part onto
shaft.
Don't damage
rubber ring
on groove
Install washer,
then clip.
033 0893
Permatex
here
Impeller side of seal plate
Press seal
into cavity
Figure 3
4. Remonter l'impulseur, la rondelle et l'écrou de l'impulseur.
5. Vérifier soigneusement le joint torique; le remplacer s'il est
endommagé. S'il n'est pas entaillé ni rayé, le nettoyer et le
remettre en place.
REMARQUE : Il vaut mieux remplacer le joint torique à chaque
fois que la pompe est réparée.
6. Remonter le couvercle du condensateur, en faisant passer le fil
par le trou du connecteur, puis rebrancher les fils du cordon au
connecteur. Respecter les marques des codes de couleur.
7. Remplir le moteur avec de l’huile diélectrique neuve. Pour
permettre au liquide de se dilater, le niveau d'huile avec le moteur
froid devrait être à environ 1/4 po (6 mm) au-dessus du haut du
moteur.
Branchements des fils du moteur
(S50HTP1 seulement)
Brancher au tableau PW217-280 ou au panneau duplex 27400A245.
Leads From
Stator
White
Red
Black
Green
Black
Capacitor
1308 1094
Motor Leads
White
White
Red
Red
Black
Green
Green
Black
Faire glisser
la pièce en
céramique sur
l'arbre.
Ne pas
endommager
la bague de
caoutchouc sur
la rainure.
Côté impulseur de la plaque d'étanchéité
Permatex
ici
Enfoncer le joint
dans la cavité
Vert
Rouge
Rouge
Fils du moteur
Blanc
Blanc
Noir
Noir
Vert



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com