Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM7752 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7752
Description  Three-phase electron-electronIc measuring chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7752 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM7752 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
- 2 -
三相电能计量芯片
TM7752
四、 管脚功能
引脚号
符号
说
明
3
DV
DD
数字电源引脚,该引脚提供 TM7752 数字电路的电源,正常工
作电源电压应保持在 5V±5%,该引脚应使用 10μF 电容并
联 100nF 瓷介电容进行去耦。
17
NC
不连接
5,6,7,8,9,10
IAP,IAN
IBP,IBN
ICP,ICN
通道 1(电流通道)的正、负模拟输入引脚。完全差动输入
引脚。完全差动输入方式。两个引脚内部都有 ESD 保护电
路,这两个引脚能承受±6V 的过电压,而不造成永久性损
坏。
13,14,15,16
VN,VCP
VBP,VAP
通道 2(电压通道)的正、负模拟输入引脚。完全差动输入
方式。两个引脚内部都有 ESD 保护电路,这两个引脚能承
受±6V 的过电压,而不造成永久性损坏。
12
REF
IN/OUT
基准电压的输入、输出引脚。片内基准电压标称值为 2.4V
±8%,典型温度系数为 30ppm/℃。外部基准源可以直接连
接该引脚上。无论用内部还是外部基准源,该引脚都应使
用 2.2μF 钽电容和 100nF 瓷介电容对 AGND 进行去耦。
11
AGND
这是 TM7752 模拟电路(即 ADC 和基准源)的接地参考点,
该引脚应连接到印刷电路板的模拟接地面。模拟接地面是
所有模拟电路的接地参考点,如抗混叠滤波器、电流和电
压传感器等。为了有效地抑制噪声,模拟接地面与数字接
地面只应有一点连接。星形接地方法有助于使数字电流噪
声远离模拟电路。
22,21,18
S2,S1,SO 这两个引脚的逻辑输入用来选择数字/频率转换系数,这为
电度表的设计提供了很大灵活性,见表 2。
19
CLKIN
外部时钟可从该引脚接入,也可把一个石英晶体接在 CLKIN
和 CLKOUT 之间,为 TM7752 提供时钟源,规定时钟频率为
3.579545 MH
Z。作为石英晶体负载的 33pF 瓷介电容应和振
荡器门电路连接。
20
CLKOUT
如上所述,可把一个石英晶体接在 CLKIN 和 CLKOUT 之间,
为 TM7752 提供一个时钟源。当 CLKIN 上接有外时钟 CLKOUT
引脚能驱动一个 CMOS 负载。
4
REVP
当检测到负功率时,即电压和电流信号的相位差大于 90°
时,该引脚输出逻辑高电平。该输出没有被锁存,当再次
检测到正功率时,该引脚的输出复位。该输出的逻辑状态
随 CF 输出脉冲同时变化。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com