Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM7752 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7752
Description  Three-phase electron-electronIc measuring chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7752 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM7752 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
- 3 -
三相电能计量芯片
TM7752
2
DGND
这是 TM7752 数字电路(即乘法器、滤波器和数字频率转换
器)的接地参考点。该引脚应连接到印刷电路板的数字接
地,数字接地是所有数字电路(如机械或数字计度器、微
控制器和 LED/LCD 显示器)的接地参考点。为了有效地抑
制噪声,模拟接地面与数字接地面只应有一点连接,如星
形接触地。
1
CF
频率校验输出引脚。其输出频率反映瞬时有功率的大小,
常用于仪表校验。CF 输出频率见表 3,表 4
23,24
F2,F1
低频率逻辑输出引脚,其输出频率反映平均有功功率的大
小。这两个逻辑输出可以直接驱动机电式计度器或两相步
进电机。
表
F1/F2 的频率选择(CLKIN=3.579545 MHz)
TM7752 设定使用分频表
接线方法
Ib(A)
Imax(A)
C(电表常数) counter(计数轮分频数) F1/F2
Cfmax
S2S1S0
3P4W
1.5
6
3200
200/1
16
3.52
000
3P4W
1.5
6
1600
200/1
8
1.76
011
3P4W
5
20
800
200/1
4
3
001
3P4W
10
40
400
200/1
2
3
010
3P4W
15
60
200
200/1
1
2.2
110
3P4W
20
80
200
200/1
1
3
100
3P4W
30
100
100
100/1
1
1.8
111
3P3W
10
40
200
200/1
1
1.69
101
用户可以从表 2 给出的 4 个频率中选择一个,这个频率决定了 F1 和 F2 的最高输出
频率。F1 和 F2 的输出用来驱动电能寄存器(机电式或其它形式)
。这 4 个可选的频率
是针对仪表常数为 100imp/kWhr(即每千瓦小时对应 100 个计数脉冲),最大电流在 10A
到 120A 之间的情况优化设计的。表 4 给出了线路电压为 220V 情况下,几种最大电流对
应的输出频率(仪表常数均为 100imp/kWhr)
。
五、 应用电路
下面以IB=5A表为例子给出原理图(如下)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com