Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5100 Datasheet(PDF) 9 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5100
Description  2 A switch down 8.4 V / 4.2 V battery battery charging chip
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5100 Datasheet(HTML) 9 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5100 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5100
8
充电电流设置
电池充电的电流
I
R
BAT
R
,由外部电流检测
电阻Rs确定,Rs可由该电阻两端的调整阈值
电压Vs和恒流充电电流的比值来确定,恒流
状态下Rs两端的电压为 100mV。
图 5 电池的充电电流设置
设定电阻器和充电电流采用下列公式来计
算:
BAT
S
I
V
R
1
.
0
(电流单位
A,电阻单位
)
举例:
需要设置充电电流
1A,带入公式计算得
Rs=0.1
表
2 给出了一些设置不同电流对应的 Rs 电
阻,方便快速设计所需电路。
表
2:Rs 及其对应的恒流充电电流
RS (
)
I
R
BAT
R
(mA)
1
100
0.2
500
0.1
1000
0.067
1500
0.05
2000
涓流预充电流设置
如果电池电压低于预充电门限电压,
TP5100 将启动一个预充电过程对电池充
电,
TP5100 的预充电电流可以通过 TRICK
端口设置。预充电电流是采用一个连接在
TRICK 管脚与地之间的电阻器来设定的。
图
6 TRICK 端内部电路图
从上图
6 中可以看出,如果 RTRICK 端口
直接接地,电阻分压得到的电压比例即为预
充电涓流与恒流充电电流的比例。那么预充
电电流为恒流充电电流的
1/10。此引脚仅更
改涓流电流,关断电流不受此影响,仍为
10%恒流电流。
设定电阻器和预充电电流采用下列公
式来计算:
TRICK
BAT
BAT
TRICK
TRICK
I
I
kI
kI
R
40
400
为了方便客户快速设计,表
3 给出了 RTRICK
及其设定的预充电涓流电流与恒流电流
IBAT
的关系。
表
3:RTRICK 及其设定的涓流电流与恒流电
流
IBAT 的关系:
RTRICK (k)
ITRICK (mA)
0
10% IBAT
50k
20% IBAT
114k
30% IBAT
320k
50% IBAT
引脚悬空
100% IBAT
充电终止
恒压阶段
,当充电电流降到最大恒流值
的
1/10 时,充电循环被终止。该条件是通
过采用一个内部滤波比较器对
Rs 的压降进
行监控来检测的。当
Rs 两端电压差至 10mV
以下的时间超过
TERM
t
(一般为 1.8ms)时,
充电被终止。充电电流被关断,TP5100 进入
待机模式,此时输入电源电流降至 120μA,
电池漏电流流出约 1uA。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com