Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5100 Datasheet(PDF) 12 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5100
Description  2 A switch down 8.4 V / 4.2 V battery battery charging chip
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5100 Datasheet(HTML) 12 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5100 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5100
11
保证在预充电和恒流充电均处于 CCM 模式,
I
取预充电电流值,即为恒流充电的 1/5,
根据输入电压要求可以计算出电感值。
电感取值 22uH 及以上(电感越大越稳
定),推荐使用 22uH。如果电源 VIN 设置
5V,采用单节 4.2V 锂离子电池充电模式,
并设置充电电流 500mA 及以上,可以采用
10uH 的电感。
电感额定电流选用大于充电电流,内阻
较小的功率电感。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com