Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP5100 Datasheet(PDF) 8 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5100
Description  2 A switch down 8.4 V / 4.2 V battery battery charging chip
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5100 Datasheet(HTML) 8 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5100 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5100
7
工作原理
TP5100 是专门为双节 8.4V/单节 4.2V
锂离子电池而设计的开关型大电流充电器
芯片,利用芯片内部的功率晶体管对电池进
行涓流、恒流和恒压充电。充电电流可以用
外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达
2A,不需要另加防倒灌二极管。TP5100 包含
两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电
状态指示端 CHRG 和电池充满状态指示输
出端 STDBY 。芯片内部的功率管理电路在
芯片的结温超过 145℃时自动降低充电电
流,这个功能可以使用户最大限度的利用芯
片的功率处理能力,不用担心芯片过热而损
坏芯片或者外部元器件。
当输入电压大于芯片启动阈值电压和
芯片使能输入端接高电平(VREG)或者悬空
时,TP5100 开始对电池充电,
CHRG 管脚
输出低电平,表示充电正在进行。如果双节
锂离子电池电压低于
5.8V(单节锂电子池电
压低于
2.9V),充电器用小电流对电池进行
涓流预充电(预充电电流通过外接电阻可
调)。恒流充电电流由
VS 管脚和 VBAT 管
脚之间的电阻确定。当双节锂离子电池电压
接近
8.4V(单节锂离子电池接近 4.2V)时,
距离充电截止电压约
50mV(根据不同的电
路连接电阻与电池内阻电压不同),充电电
流逐渐减小,TP5100 进入恒压充电模式。当
充电电流减小到截止电流时,充电周期结
束,
CHRG 端输出高阻态, STDBY 端输
出低电位。
当电池电压降到再充电阈值(双节锂离
子电池
8.1V/单节锂离子电池 4.05V)时,自
动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的
电压基准源,误差放大器和电阻分压网络确
保电池端截止电压的精度在
+-1%以内,满足
了锂离子电池的充电要求。当输入电压掉电
或输入电压低于电池电压时,充电器进入低
功耗的停机模式,无需外接防倒灌二极管
,
电池从芯片的漏电接近
1uA。
充电截止电压选择
TP5100 具有双节
/单节锂电池两种充电
截止电压的选择。当
CS 端连接高电位
VREG 时,为 8.4V 双节锂离子电池充电标
准,截止电压 8.4V。当 CS 端悬空,为单节
锂离子电池电池充电标准,截止电压 4.2V。
当将
CS 端接低电平 GND 时,充电器停止
充电。
TP5100 的 CS 端的复合设计,可以通过
外部控制决定 TP5100 处于充电模式与停机
模式的切换。
当 CS 端悬空,表示 TP5100 为单节锂离
子电池充电。
8.4V 双节锂离子电池充电状态与停机
模式的切换。如图 4 所示,通过一个开漏输
出端口与 CS 端连接,如果 NMOS 管栅极输入
低电平,N1 截止,此时 CS 端接高电平,则
充电截止电压为 8.4V,TP5100 为双节锂离
子电池充电。当 NMOS 管栅极输入高电平,
N1 导通,此时 CS 端被下拉到 GND,TP5100
为停机模式。VREG 引脚可以输出 5mA 驱动电
流,上拉电阻可选 1k-100k。
图
4 受外部控制的 8.4V 锂离子电池充电状
态与停机状态的切换



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com