Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG3113 Datasheet(PDF) 7 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG3113
Description  HIgh-Power MOS tube driver chip
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG3113 Datasheet(HTML) 7 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG3113 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG3113 芯片数据手册 V1.1
大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
2017 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
4/9
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在
TA=25℃条件下
符号
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
自举高端 VB 电源
VB
-
-0.3
600
V
高端悬浮地端
VS
-
VB-20
VB+0.3
V
高端输出
HO
-
VS-0.3
VB+0.3
V
低端输出
LO
-
-0.3
VCC+0.3
V
电源
VCC
-
-0.3
20
V
高通道逻辑信号
输入电平
HIN
-
-0.3
VCC+0.3
V
低通道逻辑信号
输入电平
LIN
-
-0.3
6
V
TA
环境温度
-
-45
125
℃
Tstr
储存温度
-
-55
150
℃
TL
焊接温度
T=10S
-
300
℃
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com