Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG3113 Datasheet(PDF) 8 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG3113
Description  HIgh-Power MOS tube driver chip
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG3113 Datasheet(HTML) 8 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG3113 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG3113 芯片数据手册 V1.1
大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
2017 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
5/9
7.2 典型参数
无另外说明,在
TA=25℃,Vcc=12V,负载电容 CL=10nF 条件下
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
电源
Vcc
-
2.8
12
20
V
静态电流
Icc
输入悬空,Vcc=12V
-
-
30
uA
输入逻辑信号高
电位
Vin(H)
所有输入控制信号
2.5
-
-
V
输入逻辑信号低
电位
Vin(L)
所有输入控制信号
-0.3
0
1.0
V
输入逻辑信号高
电平的电流
Iin(H)
Vin=5V
-
-
20
uA
输入逻辑信号低
电平的电流
Iin(L)
Vin=0V
-20
-
-
uA
低端输出 LO 开关时间特性
开延时
Ton
见图 7-1
-
280
400
nS
关延时
Toff
见图 7-1
-
125
300
nS
上升时间
Tr
见图 7-1
-
120
200
nS
下降时间
Tf
见图 7-1
-
80
100
nS
高端输出 HO 开关时间特性
开延时
Ton
见图 7-2
-
250
400
nS
关延时
Toff
见图 7-2
-
180
400
nS
上升时间
Tr
见图 7-2
-
120
200
nS
下降时间
Tf
见图 7-2
-
80
100
nS
死区时间特性
死区时间
DT
见图 7-3,
无负载电容 CL=0
50
100
300
nS
IO 输出最大驱动能力
IO 输出拉电流
IO+
Vo=0V,VIN=VIH
PW≤10uS
0.8
1
-
A
IO 输出灌电流
IO-
Vo=12V,VIN=VIL
PW≤10uS
1.2
1.5
-
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com