Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG3113 Datasheet(PDF) 10 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG3113
Description  HIgh-Power MOS tube driver chip
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG3113 Datasheet(HTML) 10 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG3113 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3113 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG3113 芯片数据手册 V1.1
大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
2017 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
7/9
8. 应用设计
8.1 Vcc 端电源电压
针对不同的 MOS 管,选择不同的驱动电压,高压开启 MOS 管推荐电源 Vcc 工作电压典型值为 10V-15V;
低压开启 MOS 管推荐电源 VCC 工作电压 2.8V-10V。
8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性
EG3113 主要功能有逻辑信号输入处理、死区时间控制、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥
图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阀值为 2.5V 以上,低电平阀值为 1.0V 以下,要求逻辑信号的输出
电流小,可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG3113 的输入通道上。
高端上桥臂和低端下桥臂输出驱动器的最大灌入可达 1.5A 和最大输出电流可达 1A, 高端上桥臂通道
可以承受 600V 的电压,输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小,低端输出开通传导延时为 280nS、
关断传导延时为 125nS,高端输出开通传导延时为 250nS、关断传导延时为 180nS。低端输出开通的上升时间
为 110nS、关断的下降时间为 50nS, 高端输出开通的上升时间为 110nS、关断的下降时间为 50nS。
输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2:
HIN
LIN
HO
LO
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
图8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com