Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LP3710 Datasheet(PDF) 10 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3710
Description  Proto-Feedback Multiple Modular PWM Control chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3710 Datasheet(HTML) 10 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Back Button LP3710 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
LP3710
原边反馈多模式 PWM 控制芯片
LP3710_CN_DS_Rev.1.0
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
LP3710 利用辅助绕组线路可调整输出电压,如
Fig. 15 所示。当 MOSFET 处于关闭,辅助绕组
电压为反射输出电压。经由电阻分压器连接辅助
绕组线路与 FB pin,辅助绕组电压在取样延迟时
间后得到取样电压,并维持直到下个取样周期。
内部误差放大器是将取样电压与内部参考电压
Vref (2.5V)比较且将误差放大。误差放大器的输
出 COMP 控制占空比,调整输出电压实现恒定
电压,输出电压参考公式:
F
a
s
out
V
N
N
Rb
Ra
V


 
1
5
.
2
VF 指次级侧二极管电压,Ra 与 Rb 为上臂与下
臂分压电阻值,Ns 与 Na 为次级和辅助绕组圈
数。变压器漏感会产生震铃并且影响输出电压调
节。优化 Snuber 缓震电路,可以降低震铃现象
并达到最好的输出电压调节。
VCC
AC
Input
OUT
CS
FB
GND
COMP
Rb
Ra
Vout
S/H
Gm
Vref
Logic
Ns
Na
Fig.15
负载调节补偿
LP3710,
内置负载调节功能可实现良好的输出电
压线补偿。当内部电流流入电阻分压器在 FB pin
会产生偏移电压,而内部电流源值与负载电流成
比例关系,因此可调整分压电阻阻值来补偿各种
电缆线压。
自重启 VCC 过压保护
为保护功率 MOSFET 不受损坏,LP3710 在 VCC
脚增加了过压保护功能。当 VCC 电压高于过压
保护阈值时,Gate 输出立即被关断从而关断功率
MOSFET。VCC 过压保护的功能是一个自动恢
复型的保护。一旦过压的情况发生,Gate 输出就
会被关断,直到下次重启后恢复。此时 LP3710
工作在 Hiccup 模式,如 Fig.16
VCC
UVLO(on)
UVLO(off)
t
OVP Tripped
t
OUT
Switching
Switching
Non-Switching
OVP Level
Fig.16
自重启输出短路保护
为了保护电路不会因为输出短路造成损坏,
LP3710 内置输出短路保护。当 FB 脚的电压小于
1V 且超过 8ms,IC 会进入保护直到下一次重启,
如 Fig.17、Fig.18
S/H
NAUX
FB
+
-
1V
UVP
Debounce
8ms
Ra
Rb
Fig.17
Sample
OUT
FB
Fig.18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com