Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LP3710 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3710
Description  Proto-Feedback Multiple Modular PWM Control chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3710 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP3710 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3710 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
LP3710
原边反馈多模式 PWM 控制芯片
LP3710_CN_DS_Rev.1.0
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
电气参数(注 4, 5)(无特别说明情况下,V
CC =15 V,TA =25℃)
符号
描述
条件
最小值
典型
值
最大
值
单位
电源电压(VCC Pin)
Ivcc_st
VCC 启动电流
VCC=UVLO ON-0.2V
1.5
2
uA
Ivcc0
VCC 工作电流
with 1nF load on OUT pin,
Vcomp = 0V
0.65
mA
Ivcc25
VCC 工作电流
with 1nF load on OUT pin,
Vcomp = 2.5V
1.5
mA
Ivccpro
触发保护,V
CC 工作
电流
with 1nF load on OUT pin,
VCC OVP, FB UVP
0.42
mA
UVLO_off
VCC 关断电压
7
7.5
8
V
UVLO_on
VCC 启动电压
15
16.0
17
V
VCCOVP
VCC 过压保护电压
27
28
29
V
OVP 保护延迟时间
128
μs
电压反馈(COMP Pin)
Vcompopen
开回路电压
Open loop voltage, COMP
pin open
4.1
V
VSG1
最大频率阈值
1.5
V
VSG2
节能模式阈值
1.0
V
VSP1
PFM Mode 阈值
0.8
V
VSP2
最小频率阈值
0.1
V
电流检测(CS Pin)
Vcsmax
在低输入电压,最大
CS
0.8
0.85
0.9
V
Vcsmax_L
在高输入电压,最大
CS
0.7
V
内部斜坡补偿
0.3
V
Vcsmin
最小 CS
Vcomp<0.35V
0.16
V
TLEB
前沿消隐时间
350
ns
输入阻抗
1
MΩ
输出延迟
100
ns
FB(FB
Pin)
FB_HC
高钳位电压
IZCD=0.5mA
4.6
V
FB_LC
低钳位电压
IZCD=-0.3mA
-0.3
V
TBLANK
QRD 屏蔽时间
3
μs
Tsample_min
最小采样延迟时间
1.5
uS
VFBUVP
UVP 电压
1
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com