Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1257 Datasheet(PDF) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1257
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1257 Datasheet(HTML) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1257 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 39 page
background image
C
CS
S1
12
25
57
7 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 1133 页
页 ,
,共
共 3399 页
页
2
功能寄存器说明
2.1
功能寄存器列表
表 2.1 功能寄存器列表
寄存器
比特位
默认
值
地址
名称
BIT7
BIT 6
BIT 5
BIT 4
BIT 3
BIT 2
BIT 1
BIT 0
00H
SYS
TMODE[1:0]
PMODE[1:0]
ENREF
ENADC
ENLDO
ENBIM
00H
01H
ADC0
IMOD
FS_SEL
INNS[2:0]
INPS[2:0]
00H
02H
ADC1
DR[2:0]
BUFBP
PGA[1:0]
ADGN[1:0]
00H
03H
ADC2
N/A
00H
04H
ADC3
GTCSL
GTC[2:0]
LVSCP
LVSHIFT
00H
05H
ADC4
CHOPM[1:0]
ACCU_NUM[1:0]
ADREFS[1:0]
LDOS[1:0]
40H
06H
ADC5
EXFIL_EN
REG_NC
FIL_EN
FIL_CON1
FIL_CON0
00H
07H
BIM0
ISINO[1:0]
ISINI[1:0]
VSENP[1:0]
VSENN[1:0]
00H
08H
BIM1
MIX_EN
BIMMODE[1:0]
DACFREQ[3:0]
00H
09H
ADOH
ADO[23:16]
00H
ADOM
ADO[15:8]
00H
ADOL
ADO[7:0]
00H
0AH
ADS
ADS
RST
00H
2.2
功能寄存器说明
2.2.1
SYS —系统配置寄存器
表 2.2 SYS 寄存器说明
Bits
描述
权限
默认值
[7:6]
TMODE[7:6]
测量模式控制位
11:BIM 测量模式
(置 INPS[2:0]=110, INNS[2:0]=110, LVSHIFT=0,
PGA[1:0]=00, BUFBP=0, ADGN[1:0]=00, ADREFS[1:0]=00,
FS_SEL=0, IMOD=0, 相应寄存器 配置无效;其他由寄存器决
定)
10:电源电压测量模式
(置 ENREF=1,INPS[2:0]=100, INNS[2:0]=100, LVSHIFT=0,
PGA[1:0]=00, BUFBP=0, ADGN[1:0]=00,ADREFS[1:0]=10,
FS_SEL=0,IMOD=0,相应寄存器配置无效;其他由寄存器决
定)
01:温度测量模式
(置 ENREF=1, INPS[2:0]=111, INNS[2:0]=111, LVSHIFT=0,
PGA[1:0]=00, BUFBP=0, ADGN[1:0]=10, ADREFS[1:0]=10,
FS_SEL=0, IMOD=0,相应寄存器配置无效;其他由寄存器决
定)
00:手动测量模式
(自由配置)
r/w
00’b
[5:4]
PMODE[1:0]
工作模式控制位(仅在 TMODE=00 时)
11:自由模式
(ADC 自由配置)
10:占空比模式,DR=640Hz
(FS_SEL=0, BUFBP=0, IMOD=0, ENADC 和 ENLDO 受控制)
01:性能模式
(FS_SEL=1, BUFBP=0, IMOD=1, 相应寄存器配置无效
;其他配
置由相应寄存器决定)
00:普通模式(当前不可用)
(FS_SEL=0,BUFBP=1,IMOD=0, 相应寄存器配置无效;其他配
置由相应寄存器决定)
r/w
00’b
[3]
ENREF
VREF 模块使能信号
1:VREF 使能
0:VREF 关闭
r/w
0’b



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com