Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1257 Datasheet(PDF) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1257
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1257 Datasheet(HTML) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1257 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 39 page
background image
C
CS
S1
12
25
57
7 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 1155 页
页 ,
,共
共 3399 页
页
0:Buffer 开启
[3:2]
PGA[1:0]
PGA 增益选择位
11:Gain =32
10:Gain=16
01:Gain=1
00:Gain=1
r/w
00’b
[1:0]
ADGN[1:0]
调制器增益选择位
11:Gain=8
10:Gain=4
01:Gain=2
00:Gain=1
r/w
00’b
2.2.4
ADC3— ADC 配置寄存器 3
表 2.5 ADC3 寄存器说明
Bits
描述
权限
默认值
[7]
GTCSL
增益温漂补偿粗细选择位:
1:粗调=精调×6,用于补偿传感器温漂
0:精调,用于调整芯片自身温漂
r/w
00’b
[6:4]
GTC[2:0]
增益温漂补偿选择位(CTCSL=0):
111:15 ppm/℃
110:10 ppm/℃
101:5 ppm/℃
100:0
000:0
001:-5 ppm/℃
010:-10 ppm/℃
011:-15ppm/℃
r/w
00’b
[3]
LVSCP
电平移位模块斩波使能位(LVSHIFT=1 时有
效):
1:斩波使能,斩波频率=Fs/128
0:斩波不使能
r/w
0’b
[2]
LVSHIFT
电平移位模块使能位:
1:电平移位使能
0:电平移位不使能
r/w
0’b
[1:0]
N/A
2.2.5
ADC4— ADC 配置寄存器 4
表 2.6 ADC4 寄存器说明
Bits
描述
权限
默认值
[7:6]
CHOPM[1:0]
仪放(IA)及调制器(MOD)斩波频率控制位
11: 仪放斩波频率为 fs_clk/64,调制器斩波频
率为 fs_clk/128
10: 仪放斩波频率为 fs_clk/32,调制器斩波频
率为 fs_clk/128
01:仪放斩波频率为 fs_clk/32,调制器斩波频
率为 fs_clk/256
00:不开斩波
r/w
01’b



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com