Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1257 Datasheet(PDF) 28 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1257
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1257 Datasheet(HTML) 28 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1257 Datasheet HTML 24Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 25Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 26Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 27Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 28Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 29Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 30Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 31Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 32Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 39 page
background image
C
CS
S1
12
25
57
7 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 2288 页
页 ,
,共
共 3399 页
页
CS1257 除了 2 个外部模拟信号输入通道,内部也具有多个模拟信号通道,包括温度传
感器信号、BIM 信号以及电 源电压信号。选择不同的输入信号时,通常涉及到通道切换、
增益设置、输出速率选择等操作,需要 2~3 条操作指令才能完成配置,切换回来也需要同
样的操作指令,上位机软件设计较为繁琐。CS1257 内部有三种不同类型输入信号,加上外
部输入信号,则有多达四种输入信号需要处理,在某些应用环境下,例如称重和 BIM 测量
应用下,需要频繁在称重和 BIM 测量之间切换,每次切换上位机都要发送 4~6 条指令,较
为不便。为了简化软件设计,本芯片内部设计了单命令切换测量模式的结构,通过配置
TMODE[1:0]寄存器在温度测量、电源电压测量、BIM 测量以及手动模式之间切换。前三
种模式下,通道选择、增益配置及输出速率三个参数都是内部固定配置好,不需要用户干
预,手动模式下用户可以随意配置相关参数;手动模式下切换至其余任意模式再切换回手
动模式时,用户的设置保持不变。
3.10 多种工作模式
CS1257 提供了多种工作模式可以选择,包括性能模式、正常模式、低功耗模式。
性能模式下,PGA 中 Buffer 打开,ADC 调制器的采样频率为 662.22KHz,此时 ADC
信号链精度最高,增益温漂、线性表现最好,同时 ADC 信号链功耗达到 1.5mA,可应用于
需要 10Hz SPS,10000 点以上分度的测量场合。正常模式对性能和功耗进行了平衡,
Buffer 旁路,采样频率降低为 331.11KHz,可应用于 10000 分度以下测量场合(例如人体
称重),ADC 信号链功耗为 1.2mA。低功耗模式是采用占空比的方式来达到节省功耗的目
的。在一个 10Hz 数据更新频率的周期内,数字滤波器以 640Hz 的输出速率工作,开启
ADC 后丢弃前 5 个数据,然后累加相应个数进行平均。
占空比模式下 VREF 输出和数字电路间歇性工作,以降低芯片功耗。
在占空比模式下,COMB 是 4 阶的,工作在高速,SPI 数据输出速率只有 10Hz,
COMB 数据输出速率为 640Hz,64 个 COMB 周期 SPI 才输出一个数据,我们可以使
COMB 只输出前 21 个数据(COMB 前 5 个数据丢失,累加 16 个数据平均输出(第 6 个到第
21 个)),后面 43 个数据周期关闭 COMB 和 VREF 输出,示意图如下。
DRDY
Data(output:10Hz)
comb_data_cycle_count
1
2
3
4
5
21
22
23
64
1
2
3
4
5
21
22
vref_en
comb_en
25.12us
图 3.7 CS1257 低功耗工作示意图
注:COMB 数据输出速率和累加数据个数可以配置。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com