Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1257 Datasheet(PDF) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1257
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1257 Datasheet(HTML) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1257 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 23Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 24Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1257 Datasheet HTML 25Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 39 page
background image
C
CS
S1
12
25
57
7 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 2211 页
页 ,
,共
共 3399 页
页
V
GND
AINx
V
VDD
2
.
0
0
.
1
(式 3-3)
输入信号的共模电压为 VCM,VCM=(AINp+AINn)/2,则 VCM 的范围也受 PGA 决
定,
2
/
2
.
0
2
/
0
.
1
PGA
VIN
V
GND
VCM
PGA
VIN
V
VDD
(式 3-4)
当 PGA=1 且 BUFBP=1 时,PGA 被旁路,此时输入信号直接进入 ADC,则输入信号
的范围由 ADC 决定,一般
V
GND
AINx
V
VDD
1
.
0
1
.
0
(式 3-5)
VCM 的范围也受 ADC 决定,
2
/
1
.
0
2
/
1
.
0
ADGN
VIN
V
GND
VCM
ADGN
VIN
V
VDD
( 式 3-6)
以上各种情况还会影响输入通道的等效输入阻抗,详细请参考表 3.1。
表 3.1 PGA 和 ADGN 与 Gain 及输入信号的关系
Gain
=
PGA
× ADGN
BUFBP
输入阻抗
输入信号范围
共模输入范围
1
1
1
0
>100Mohm
(式 3-3)
(式 3-4)
2
1
2
0
4
1
4
0
8
1
8
0
16
16
1
0
32
32
1
0
64
32
2
0
128
32
4
0
1
1
1
1
~800Kohm
(式 3-5)
(式 3-6)
2
1
2
1
~400Kohm
4
1
4
1
~200Kohm
8
1
8
1
~100Kohm
16
16
1
1
32
32
1
1
64
32
2
1
128
32
4
1
当输入信号接近地轨,例如单端信号,同时又希望开启 PGA 以获得大的 Gain 和输入
阻抗时,可以开启 LVSHIFT 功能,可以将输入信号上移约 0.9V 后送入 PGA 中,这也等效
于开启 LVSHIFT 功能后,开启 PGA 情况下的输入信号下限下移约 0.9V。
对于桥式传感器,当输入信号共模电压较高又需要开启 PGA 时,可以开启 IDACx 来
进行共模电压调节。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com