Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1270 Datasheet(PDF) 11 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1270
Description  WeIghIng Special Chip Users Manual
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1270 Datasheet(HTML) 11 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1270 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 23 page
background image
R
RE
EV
V1
1..2
2
第
第 1111 页
页,
,共
共 2233 页
页
CS1270
3
工作模式与通讯协议
3.1
从机工作模式
图 3-1 工作模式图
系统初始化:主要对 CS1270 进行初始化。为了程序执行更可靠一些,所以内部进行了软件延时等
操作,可参考图 3-2。
该状态从机对主机的串口指令无响应操作。同时由于在初始化之前 CS1270 的 IO 是处于不定态,假
如主机此时接收串口数据,有可能会接收到一些异常数据,比如 FFh 之类。
开机模式:此过程会耗时 1s,主要为了让 CS1270 的数字滤波器完全建立。该状态可以响应主机的
串口命令,详见下文。
称重模式:主要测量重量值。该状态可以响应主机的串口命令,详见下文。
标定模式:主要取标定零点 AD 值和标定重量值的 AD 值。该状态可以响应主机的串口命令,详见下
文。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com