Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1270 Datasheet(PDF) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1270
Description  WeIghIng Special Chip Users Manual
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1270 Datasheet(HTML) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1270 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 23Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
R
RE
EV
V1
1..2
2
第
第 2211 页
页,
,共
共 2233 页
页
CS1270
6
电气特性
6.1
极限值
参数
范围
单位
电源 VDD
0~3.6
V
引脚输入电压
-0.3~VDD+0.3
V
工作温度
-40~+85
ºC
存贮温度
-55~+150
ºC
焊接温度,时间
220ºC,10s
6.2
直流特性
(VDD= 3V,TA = 25ºC,如无其他说明则都是此条件)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD
工作电源
2.4
3
3.6
V
IDD1
电源电流 1
1.6
mA
IREG
VS 稳压器输出电流
VS=2.35V
4
8
mA
VIH
数字输入高电平
SCL\SDA
0.7*VDD
V
VIL
数字输入低电平
SCL\SDA
0.3*VDD
V
VIH
数字输入高电平
TX\RX
0.6*VDD
V
VIL
数字输入低电平
TX\RX
0.4*VDD
V
IPU
上拉电流
TX\RX\SCL\SDA
MISO\MOSI\SS\SCLK
50
uA
IOH
高电平输出电流
VOH=0.9*VDD
MISO\MOSI\SS\SCLK
3
mA
IOL
低电平输出电流
VOL=0.1*VDD
MISO\MOSI\SS\SCLK
-3
mA
IREG
VS 稳压器输出电流
VS=2.35V
4
8
mA
内置时钟频率特性
(下图为实际芯片的测试数据,不同芯片会略微有所差异,仅供参考)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com