Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1270 Datasheet(PDF) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1270
Description  WeIghIng Special Chip Users Manual
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1270 Datasheet(HTML) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1270 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 23 page
background image
R
RE
EV
V1
1..2
2
第
第 1133 页
页,
,共
共 2233 页
页
CS1270
命令
Byte3
Byte4
Byte5
备注
Command3
Command2
Command1
标定命令
3A
4C
XX
请求标定的命令,Command1 表示标定重
量数值
查询命令
CA
C2
EE
查询当前重量与标定结果
清零命令
F6
6F
EE
使用当前重量点为零点
版本查询
96
87
EE
查询当前版本信息
标定命令
(注:详细的标定过程详见 3.3)
A1
5A
3A
4C
XX
XX
标定命令的 Command1 含义如下:
((xx&1100 0000B)>>6):表示需要采集标定重量点 AD 值的逆序序号。
(xx&0011 1111)B:表示对应的标定重量(单位 kg,小于或等于 20)。
例如:若采取两段标定,标定重量 3kg 为则需要发送的标定命令为两条。
首先发送标定零点的标定命令。
A1
5A
3A
4C
80
A0
(注:80h=1000 0000B = 2<<6 + 0)
从机回复采集对应 AD 点成功的命令后,主机再发送标定重量点的标定命令。
A1
5A
3A
4C
43
DD
(注:43h=0100 0011B= 1<<6 + 3)
例如:若采取三段标定,标定重量 3kg 与 5kg 为则需要发送的标定命令为三条。
首先发送标定零点的标定命令。
A1
5A
3A
4C
C0
60
(注:C0h=1100 0000B = 3<<6 + 0)
从机回复采集对应 AD 点成功的命令后,主机再发送标定重量点一的标定命令。
A1
5A
3A
4C
83
9D
(注:83h=1000 0011B = 2<<6 + 3)
从机回复采集对应 AD 点成功的命令后,主机再发送标定重量点二的标定命令。
A1
5A
3A
4C
45
DB
(注:45h=0100 0101B = 1<<6 + 5)
3.2.2 从机响应命令
格式说明
Byte1
Byte2
Byte3
Byte4
Byte5
Byte6
含义
前导码
帧头
Command
3
Command2
Command1
CheckSum
数据
B2
A5
XX
XX
XX
XX
注:CheckSum =~(帧头 + Command3 + Command2 + Command1)+1
(在使用 IIC 通讯时没有前导码,帧头 A5H 为其读操作地址码)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com