Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1270 Datasheet(PDF) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1270
Description  WeIghIng Special Chip Users Manual
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1270 Datasheet(HTML) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1270 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1270 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 23 page
background image
R
RE
EV
V1
1..2
2
第
第 1155 页
页,
,共
共 2233 页
页
CS1270
(2)主机发送【清零命令】时,当从机属于
(a)开机模式:当从机刚开机,正处于开机状态与热机状态时,从机响应【开机状态】
B2
A5
0F
FF
88
C5
(b)称重模式:当从机属于正常称重模式时,从机响应【清零状态】
B2
A5
0F
F6
6F
E7
从机收到清零命令,在清零状态完毕后,会将当前重量值设置为零点。
(c)标定模式:主机发送的命令无效,不回复命令
(3)主机的【标定命令】必须严格按照 3.3 标定过程所示发送,标定重量必须严格从小至大。并且第一
个标定的重量点必须是零点。
标定注意事项
①在标定过程中,若想重新标定,只能从头开始标定操作。主机需发送【标定命令】中重量为零的标定
命令。
②当返回表示用户需要放置标定砝码进行标定的命令时候,注意砝码(例如需要放置 3kg,但是有
2kg+1kg 的砝码)要一起放置,因为从机判断条件是 AD 内码差值大于一定值并处于稳定状态就开始取标
定 AD 值。
③若标定失败,则不能返回称重模式,就算之前有存过正确的标定数据。只能重新发送标定命令再次从
头进行标定操作或者进行对从机重新进行上电。若选择重新对从机进行上电,则称重的重量值依照之前
正常保存的标定数据计算。
④在从机处于开机热机状态时主机亦可以发送标定【标定命令】
(4)主机发送【版本查询】时,当从机属于
(a)开机模式、称重模式、标定模式时,均回复
B2
A5
0F
69
版本号
XX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com