Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

B1721 Datasheet(PDF) 2 Page - NEC

Part # B1721
Description  Silicon Power Transistors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

B1721 Datasheet(HTML) 2 Page - NEC

  B1721 Datasheet HTML 1Page - NEC B1721 Datasheet HTML 2Page - NEC B1721 Datasheet HTML 3Page - NEC B1721 Datasheet HTML 4Page - NEC B1721 Datasheet HTML 5Page - NEC B1721 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2SB1721
データ・シート D16287JJ2V0DS
2
電気的特性(TA = 25°C)
項 目
略号
条 件
MIN.
TYP.
MAX.
単位
コレクタしゃ断電流
ICBO
VCB =
−60 V, IE = 0 A
−10
μA
hFE1
VCE =
−5.0 V, IC = −0.5 A
100
400
−
直流電流増幅率
注
hFE2
VCE =
−5.0 V, IC = −3 A
20
−
コレクタ飽和電圧
注
VCE(sat)
IC =
−3.0 A, IB = −300 mA
−1.0
V
ベース飽和電圧
注
VBE(sat)
IC =
−3.0 A, IB = −300 mA
−2.0
V
利得帯域幅積
fT
VCE =
−5.0 V, IC = −0.5 A
5
MHz
コレクタ容量
Cob
VCB =
−10 V, IE = 0 A, f = 1.0 MHz
80
pF
ターンオン時間
ton
IC =
−2.0 A, RL = 15 Ω,
0.4
μs
蓄積時間
tstg
IB1 = –IB2 =
−200 mA, VCC ≒ –30 V
1.7
μs
下降時間
tf
測定回路図参照
0.5
μs
注
パルス測定 PW ≦ 350 μs, Duty Cycle ≦ 2%
スイッチング時間(ton,tstg,tf)測定回路
IC
VIN
PW
PW ≒ 50 s
μ
Duty Cycle
≦ 2%
ベース電流波形
コレクタ電流波形
ton
tstg tf
90%
IB1
IB2
10%
VCC
RL
IB1
IB2
IC
T.U.T.
VBB ≒ 5.0 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com