Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

B1721 Datasheet(PDF) 1 Page - NEC

Part # B1721
Description  Silicon Power Transistors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

B1721 Datasheet(HTML) 1 Page - NEC

  B1721 Datasheet HTML 1Page - NEC B1721 Datasheet HTML 2Page - NEC B1721 Datasheet HTML 3Page - NEC B1721 Datasheet HTML 4Page - NEC B1721 Datasheet HTML 5Page - NEC B1721 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
データ・シート
シリコン・パワー・トランジスタ
Silicon Power Transistors
2SB1721
PNP
エピタキシアル形シリコン・トランジスタ
高速度スイッチング用
資料番号
D16287JJ2V0DS00
(第 2 版)
発行年月
July 2006 NS CP(K)
本資料の内容は,予告なく変更することがありますので,最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
本文欄外の★印は,本版で改訂された主な箇所を示しています。
この"★"を PDF 上でコピーして「検索する文字列」に指定することによって,改版箇所を容易に検索できます。
2002
2SB1721
は,IC の出力から直接ドライブできるシリコン・パワー・
トランジスタです。OA,FA 機器等のモータ・ドライバ,ソレノイド・
ドライバに最適です。
特
徴
○ 直流電流増幅率が高い。
hFE
≧ 100(VCE = –5.0 V, IC = –0.5 A)
○ 表面実装対応品として Z タイプがあります。
絶対最大定格(TA = 25°C)
項 目
略号
条 件
定格
単位
コレクタ - ベース間電圧
VCBO
–60
V
コレクタ - エミッタ間電圧
VCEO
–60
V
エミッタ - ベース間電圧
VEBO
–7.0
V
コレクタ電流(直流)
IC(DC)
–3.0
A
コレクタ電流(パルス)
IC(pulse)
PW
≦ 10 ms,
Duty Cycle
≦ 50%
–6.0
A
ベース電流(直流)
IB(DC)
–1.0
A
全損失
PT
TC = 25
°C
20
W
TA = 25
°C
1.0
W
ジャンクション温度
Tj
150
°C
保存温度
Tstg
–55
∼+150
°C
オーダ情報
オーダ名称
パッケージ
2SB1721
TO-251
(MP-3)
2SB1721-Z
TO-252
(MP-3Z)
(TO-251)
(TO-252)


Similar Part No. - B1721

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Edal Industries, Inc.
B172 EDAL-B172 Datasheet
372Kb / 2P
Silicon Rectifier Miniature Single Phase Bridges
B172-10 EDAL-B172-10 Datasheet
372Kb / 2P
Silicon Rectifier Miniature Single Phase Bridges
B172-100 EDAL-B172-100 Datasheet
372Kb / 2P
Silicon Rectifier Miniature Single Phase Bridges
B172-110 EDAL-B172-110 Datasheet
372Kb / 2P
Silicon Rectifier Miniature Single Phase Bridges
B172-120 EDAL-B172-120 Datasheet
372Kb / 2P
Silicon Rectifier Miniature Single Phase Bridges
More results

Similar Description - B1721

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Motorola, Inc
MJ15022 MOTOROLA-MJ15022 Datasheet
153Kb / 4P
Silicon Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJD44H11 ONSEMI-MJD44H11 Datasheet
192Kb / 6P
SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2004 ??Rev. 6
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC3979 JMNIC-2SC3979 Datasheet
152Kb / 3P
Silicon Power Transistors
2SC4941 JMNIC-2SC4941 Datasheet
86Kb / 3P
Silicon Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJ21193 ONSEMI-MJ21193_09 Datasheet
163Kb / 6P
Silicon Power Transistors
April, 2009 ??Rev. 5
MJW21193 ONSEMI-MJW21193_10 Datasheet
151Kb / 7P
Silicon Power Transistors
March, 2010 ??Rev. 4
logo
Comset Semiconductor
BD743 COMSET-BD743 Datasheet
108Kb / 4P
SILICON POWER TRANSISTORS
MJE13007 COMSET-MJE13007 Datasheet
101Kb / 3P
SILICON POWER TRANSISTORS
TIP35 COMSET-TIP35 Datasheet
81Kb / 4P
SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
MJ15022 ONSEMI-MJ15022_13 Datasheet
117Kb / 4P
Silicon Power Transistors 16 AMPERES SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2013 ??Rev. 12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com