Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM712 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM712
Description  Static common mode output point is 50% VCC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM712 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM712 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
4
10A 系列(续接上表)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电气特性
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
-
0.30
-
mV/℃
灵敏度温度系数
ΔSens
-
0.027
-
mV/A /℃
总输出误差
ETOT
-3.0
-
3.0
%
20A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电气特性
电流范围
IP
-
-20
-
20
A
灵敏度
Sens
全电流范围
95
100
105
mV/A
输出噪声
VNOISE(PP)
-
20
-
mV
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
-
0.34
-
mV/℃
灵敏度温度系数
ΔSens
-
0.017
-
mV/A /℃
总输出误差
ETOT
-3.0
-
3.0
%
30A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电气特性
电流范围
IP
-
-30
-
30
A
灵敏度
Sens
全电流范围
64
67
70
mV/A
输出噪声
VNOISE(PP)
-
20
-
mV
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
-
0.35
-
mV/℃
灵敏度温度系数
ΔSens
-
0.010
-
mV/A /℃
总输出误差
ETOT
-3.0
-
3.0
%
典型应用电路
典型应用
过流故障检测器
HM712



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com