Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM712 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM712
Description  Static common mode output point is 50% VCC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM712 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM712 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2
订购信息
产品名称
灵敏度(mV/A)
封装外形
包装
HM712-5A
400
SOP8
编带,3000 片/袋
HM712-10A
200
SOP8
编带,3000 片/袋
HM712-20A
100
SOP8
编带,3000 片/袋
HM712-30A
67
SOP8
编带,3000 片/袋
管脚定义
1
2
3
4
5
6
7
8
IP+
IP+
IP-
IP-
VCC
OUT
NC
GND
SOP8 封装
名称
编号
功能
名称
编号
功能
IP+
1
采样电流正端
GND
5
地
IP+
2
采样电流正端
NC
6
需悬空
IP-
3
采样电流负端
OUT
7
信号输出端
IP-
4
采样电流负端
VCC
8
电源电压
极限参数
参数
符号
数值
单位
电源电压
VCC
7
V
输出电压
VOUT
-0.3~VCC+0.3
V
输出源电流
IOUT(SOURCE)
400
uA
输出沉电流
IOUT(SINK)
30
mA
通用型绝缘电压
VISO
100
VAC
工作环境温度
Ta
-40~125
°C
最大结温
TJ
165
°C
存储环境温度
TS
-55~150
°C
磁场强度
B
无限制
mT
静电保护
ESD(HBM)
6000
V
电流采样端瞬态冲击电流
IP
1pulse,100ms
100A
注意: 应用时不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。
HM712



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com