Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM712 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM712
Description  Static common mode output point is 50% VCC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM712 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM712 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM712 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3
推荐工作环境
参数
符号
最小值
最大值
单位
电源电压
VCC
4.5
5.5
V
环境温度
Ta
-40
125
°C
直流电流容量
IP
-30
30
A
注意:芯片实际可用的电流容量应根据芯片热阻并结合实际环境温度确定。
工作特性 (若无特别指明,V
CC
=5V @ 25°C)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电气特性
供电电压
VCC
-
4.5
-
5.5
V
静态电流
ICC
OUT 悬空
-
5
8
mA
输出电容负载
CL
-
-
1
nF
输出电阻负载
RL
20
-
-
kΩ
传输延迟时间
tD
1
1.2
us
上升时间
tr
-
2
3.6
us
系统带宽
BW
-3dB
-
80
-
kHz
线性度误差
LinERR
-
0.4
1
%
对称性误差
SymERR
-
0.8
1.5
%
静态输出点
VOUT(Q)
2.48
2.5
2.52
V
POR 时间
TPOR
输出从 0 到 90%
-
10
-
us
主电流端电阻
RP
-
1.5
1.8
mΩ
结到环境热阻
θJA
铜箔连接到 1、2 脚及 3、4 脚,
面积为 1500mm2,厚度 2oz
-
25
-
℃/W
5A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电气特性
电流范围
IP
-
-5
-
5
A
灵敏度
Sens
全电流范围
390
400
410
mV/A
输出噪声
VNOISE(PP)
-
50
-
mV
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
-
0.26
-
mV/℃
灵敏度温度系数
ΔSens
-
0.054
-
mV/A /℃
总输出误差
ETOT
-3.0
-
3.0
%
10A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电气特性
电流范围
IP
-
-10
-
10
A
灵敏度
Sens
全电流范围
195
200
205
mV/A
输出噪声
VNOISE(PP)
-
30
-
mV
HM712



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com