Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

STC12C5402 Datasheet(PDF) 36 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC12C5402
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C5402 Datasheet(HTML) 36 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12C5402 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
36
STC12C5410AD 系列 IAP 应用汇编简介
STC12C5410AD 系列 内部 EEPROM 的应用
此两句可以合成一句, 并且只送一次就够了
地址需要改变时才需重新送地址
;用 DATA 还是 EQU 声明新增特殊功能寄存器地址要看你用的汇编器 / 编译器
ISP_DATA
DATA
0E2h; 或
ISP_DATA
EQU
0E2h
ISP_ADDRH
DATA
0E3h; 或
ISP_ADDRH
EQU
0E3h
ISP_ADDRL
DATA
0E4h; 或
ISP_ADDRL
EQU
0E4h
ISP_CMD
DATA
0E5h; 或
ISP_CMD
EQU
0E5h
ISP_TRIG
DATA
0E6h; 或
ISP_TRIG
EQU
0E6h
ISP_CONTR
DATA
0E7h; 或
ISP_CONTR
EQU
0E7h
;定义 ISP/IAP 命令及等待时间
ISP_IAP_BYTE_READ
EQU
1
;字节读
ISP_IAP_BYTE_PROGRAM EQU
2
; 字节编程, 前提是该字节是空,0FFh
ISP_IAP_SECTOR_ERASE EQU
3
; 扇区擦除, 要某字节为空,要擦一扇区
WAIT_TIME
EQU
0
;设置等待时间,30MHz 以下 0,24M 以下 1,
;20MHz 以下 2,12M 以下 3,6M 以下 4,3M 以下 5,2M 以下 6,1M 以下 7,
;字节读
MOV
ISP_ADDRH, #BYTE_ADDR_HIGH       ;送地址高字节
MOV
ISP_ADDRL, #BYTE_ADDR_LOW
;送地址低字节
MOV
ISP_CONTR, #WAIT_TIME ;设置等待时间
ORL
ISP_CONTR, #10000000B ;允许 ISP/IAP 操作
MOV
ISP_CMD,
#ISP_IAP_BYTE_READ;送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令
     MOV
ISP_TRIG,
#46h
;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
     MOV
ISP_TRIG,
#0B9h ;送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
;CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序。
      NOP
;数据读出到 ISP_DATA 寄存器后,CPU 继续执行程序
MOV
A,
ISP_DATA
     ;将读出的数据送往 Acc
;以下语句可不用, 只是出于安全考虑而已
     MOV
ISP_CONTR, #00000000B      ;禁止 ISP/IAP 操作
MOV
ISP_CMD,
#00000000B      ;去除 ISP/IAP 命令
;MOV ISP_TRIG, #00000000B      ;防止 ISP/IAP 命令误触发
;MOV ISP_ADDRH, #0
;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区
;MOV ISP_ADDRL, #0
;送地址低字节单元为 00,防止误操作



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com