Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

STC12C5402 Datasheet(PDF) 37 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC12C5402
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C5402 Datasheet(HTML) 37 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12C5402 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
37
; 字节编程,该字节为 FFh/ 空时,可对其编程,否则不行, 要先执行扇区擦除
MOV
ISP_DATA, #ONE_DATA  ;送字节编程数据到 ISP_DATA,只有数据改变时才需重新送
MOV
ISP_ADDRH, #BYTE_ADDR_HIGH ;送地址高字节
MOV
ISP_ADDRL, #BYTE_ADDR_LOW ;送地址低字节
MOV
ISP_CONTR, #WAIT_TIME ;设置等待时间
ORL
ISP_CONTR, #10000000B ;允许 ISP/IAP 操作
     MOV
ISP_CMD,
#ISP_IAP_BYTE_PROGRAM     ;送字节编程命令
     MOV
ISP_TRIG, #46h
  ;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
     MOV
ISP_TRIG, #0B9h        ;送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
;CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序.
     NOP
; 字节编程成功后,CPU 继续执行程序
;以下语句可不用, 只是出于安全考虑而已
MOV
ISP_CONTR, #00000000B ;禁止 ISP/IAP 操作
MOV
ISP_CMD,
#00000000B ;去除 ISP/IAP 命令
;MOV ISP_TRIG, #00000000B ;防止 ISP/IAP 命令误触发
;MOV ISP_ADDRH, #0
;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区,防止误操作
;MOV ISP_ADDRL, #0
;送地址低字节单元为 00,指向非 EEPROM 区,防止误操作
----------------------------------------------------
小常识:  (STC 单片机的 Data Flash  当 EEPROM 功能使用)
3 个基本命令 ---- 字节读,字节编程,扇区擦除
字节编程:如果该字节是“1111,1111B ”, 则可将其中的“1 ”编程为“0 ”,如果该
字节中有位为 “ 0 ”, 则须先将整个扇区擦除 , 因为只有 “ 扇区擦除 ” 才可以将 “ 0 ”
变为 “ 1 ”。
扇区擦除 : 只有 “ 扇区擦除 ” 才可能将 “ 0 ” 擦除为 “ 1 ”。
大建议 :
1. 同一次修改的数据放在同一扇区中,不是同一次修改的数据放在另外的扇区, 就不须读出保护。
2.如果一个扇区只用一个字节,那就是真正的 EEPROM,STC 单片机的 Data Flash 比外部 EEPROM 要快很多,
读一个字节 / 编程一个字节大概是 0.2uS/60uS。
3. 如果在一个扇区中存放了大量的数据,某次只需要修改其中的一个字节或一部分字节时,则另外的不
需要修改的数据须先读出放在 STC  单片机的 RAM 中,然后擦除整个扇区,再将需要保留的数据和需修改的
数据一并写回该扇区中。这时每个扇区使用的字节数是使用的越少越方便( 不需读出一大堆需保留数据) 。
地址需要改变时才需重新送地址
此两句可合成一句, 并且只送一次就够了



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com