Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

STC12C5402 Datasheet(PDF) 44 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC12C5402
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C5402 Datasheet(HTML) 44 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12C5402 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C5402 Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
44
表  寄存器 TCON 各位的功能描述
TCON  地址:88H
可位寻址
复位值:00H
7
6
5
4
3
2
1
0
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IE0
IT0
位
符 号
功 能
TCON.7
TCON.6
TCON.5
TCON.4
TCON.3
TCON.2
TCON.1
TCON.0
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IE0
IT0
定时器 / 计数器 1 溢出标志位。当 T1 被允许计数后,T1 从初值开始加 1 计数,最
高位产生溢出时,置“1 ”TF1 ,并向 CPU 请求中断,当 CPU 响应时,由硬件
清“0 ”TF1 ,TF1 也可以由程序查询或清“0 ”。
定时器 T1 的运行控制位。该位由软件置位和清零。当 GATE (TMOD.7)=0 ,TR1=1 时
就允许 T1 开始计数,TR1=0 时禁止 T1 计数。当 GATE(TMOD.7)=1,TR1=1 且 INT1 输入
高电平时,才允许 T1 计数。
外部中断 1 中断请求标志位。当主机响应中断转向该中断服务程序执行时,由内部硬件
自动将 IE1 位清 0。
外部中断 1 触发方式控制位。IT1=0 时,外部中断 1 为低电平触发方式,当 INT1(P3.
3)输入低电平时,置位 IE1。采用低电平触发方式时,外部中断源(输入到 INT1)必须保
持低电平有效,直到该中断被 CPU 响应,同时在该中断服务程序执行完之前,外部中断源
必须被清除(P3.3 要变高),否则将产生另一次中断。当 IT1=1 时,则外部中断 1(INT1)
端口由“1”→“0”下降沿跳变,激活中断请求标志位 IE1,向主机请求中断处理。
    该 13 位寄存器包含 THn 全部 8 个位及 TLn 的低 5 位。TLn 的高 3 位不定,可将其忽略。置位运行标
志(TRn)不能清零此寄存器。模式 0 的操作对于定时器 0 及定时器 1 都是相同的。2 个不同的 GATE 位(TMOD.
7 和 TMOD.3)分别分配给定时器 1 及定时器 0。
定时器 / 计数器 0 溢出标志位。当 T0 被允许计数后,T0 从初值开始加 1 计数,最高
位产生溢出时,置“1”TF0,并向 CPU 请求中断,当 CPU 响应时,由硬件清“0”TF0,
TF0 也可以由程序查询或清“0”
。
定时器 T0 的运行控制位。该位由软件置位和清零。当 GATE (TMOD.3)=0 ,TR0=1 时
就允许 T0 开始计数,TR1=0 时禁止 T0 计数。当 GATE(TMOD.3)=1,TR0=1 且 INT0 输入
高电平时,才允许 T0 计数。
外部中断 0 中断请求标志位。当主机响应中断转向该中断服务程序执行时,由内部硬件
自动将 IE0 位清 0。
外部中断 1 触发方式控制位。IT0=0 时,外部中断 0 为低电平触发方式,当 INT0(P3.
2)输入低电平时,置位 IE0。采用低电平触发方式时,外部中断源(输入到 INT0)必须保
持低电平有效,直到该中断被 CPU 响应,同时在该中断服务程序执行完之前,外部中断源
必须被清除(P3.2 要变高),否则将产生另一次中断。当 IT0=1 时,则外部中断 0(INT0)
端口由“1”→“0”下降沿跳变,激活中断请求标志位 IE1,向主机请求中断处理。
OSC
÷ d*
 
C/T=1
TFn
控制
C/T=0
Tn 脚
TLn
( 低 5 位)
THn
( 8   位)
中断
TRn
定时器 n
GATE 位
INTn 脚
*  在 T0x12 = 0 模式下,d=12(12 时钟模式);  在 T0x12 = 1 模式下,d=1(1T)。
图   定时器 / 计数器 0 和定时器 / 计数器 1 的模式 0    :   13 位定时 / 计数器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com