Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MIC600 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MIC600
Description  MIC600
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MIC600 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MIC600 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
MIC 600 -
© MICTRONICS
Page 2 sur 7
MIC 600
www.mictronics.net
Le caractère représentant l’état des 8 entrées peut être transmis en mode vrai ou direct, c’est à
dire que chaque entrée au niveau haut correspond à un bit au niveau haut ; ou en mode
inversé, c’est à dire qu’une entrée au niveau haut correspond à un bit au niveau bas et vice
versa.
La vitesse de transmission du MIC 600 est programmable sur quatre valeurs normalisées :
300, 1200, 2400 et 9600 bits par seconde.
Description du brochage
SEL0 (17), SEL1( 18)
La vitesse de transmission sur la liaison série est définie au moyen des pattes SEL0 et SEL1
qui doivent être reliées à la masse (0) ou à l’alimentation positive VCC (1). La vitesse ainsi
choisie est indiquée dans le tableau ci-dessous.
SEL1
SEL0
Vitesse (bits/seconde)
0
0
300
0
1
1200
1
0
2400
1
1
9600
La liaison de SEL0 et SEL1 à la masse doit être directe. La liaison à VCC peut être directe ou
via une résistance de tirage de 10 k
Ω. Il ne faut pas laisser les lignes de sélection de vitesse en
l’air car leur niveau est alors indéfini.
Attention ! L’état de ces entrées n’est lu qu’une fois à la mise sous tension du circuit. Tout
changement de vitesse doit donc être suivi d’un arrêt puis d’une remise sous tension du
MIC 600 ou d’une action sur l’entrée de reset optionnelle (voir ci-dessous).
D/I (1)
Entrée de sélection du mode de prise en compte des entrées. Si cette entrée est reliée à la
masse (0) les données lues sur les entrées sont transmises en mode vrai ou direct, c’est à dire
un bit à 1 pour chaque entrée à 1. Si cette entrée est reliée à VCC (1), les données lues sur les
entrées sont inversées c’est à dire un bit à 0 pour chaque entrée à 1 et vice versa.
L’état de cette entrée est lu et pris en compte avant chaque émission de caractère par le
MIC 600 sur la liaison série. Il est donc possible de le changer aussi souvent que nécessaire
même pendant que le circuit est sous tension.
SER (2)
Sortie série asynchrone à la vitesse programmée par SEL1 et SEL0, sur 8 bits et sans parité en
logique négative. Cette patte peut être reliée directement à toute liaison série asynchrone TTL
ou CMOS. Elle peut aussi généralement être reliée à toute liaison série RS 232, sans circuit
d’interface (voir schéma d’application).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com