Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MIC600 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MIC600
Description  MIC600
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MIC600 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MIC600 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
MIC 600 -
© MICTRONICS
Page 4 sur 7
MIC 600
www.mictronics.net
VCC (14) et GND (3 et 5)
Les pattes GND doivent être reliées à la masse de l’alimentation. La patte VCC est à relier au
positif de l’alimentation.
La tension d’alimentation doit être comprise entre 4 et 6 volts. Un condensateur de
découplage de 10 nF céramique de bonne qualité doit être placé entre VCC et GND au plus
près des pattes d’alimentation du circuit.
Principe d’utilisation
Le principe d’utilisation du circuit est très simple. Il suffit de sélectionner la vitesse de
transmission désirée au moyen de SEL0 et SEL1 ainsi que la polarité des données au moyen
de D/I.
Dès que le MIC 600 détecte un changement d’état de l’une quelconque de ses entrées, il
envoie un caractère sur sa sortie série codé de la façon suivante :
• Le bit de poids le plus fort du caractère transmis correspond à l’état de l’entrée I7.
• Le bit de poids le plus faible du caractère transmis correspond à l’état de l’entrée I0.
Caractéristiques électriques
Paramètre
Min.
Typ.
Max.
Unité
Tension d’alimentation
4
5
6
V
Consommation sans charge en sortie
-
-
4,5
mA
Fréquence d’horloge
-
4
-
MHz
Tension de sortie au niveau bas de la sortie SER
pour un courant de sortie de 8,5 mA
-
-
0,6
V
Tension de sortie au niveau haut de la sortie SER
pour un courant de sortie de 3 mA
VCC-0,7
-
-
V
Courant de sortie maximum de SER au niveau bas
-
-
8,5
mA
Courant de sortie maximum de SER au niveau haut
-
-
3
mA
Courant d’entrée maximum des entrées I0 à I7
-
-
500
µA
Tension d’entrée au niveau bas de I0 à I7
0
-
0,8
V
Tension d’entrée au niveau haut de I0 à I7
2,4
-
VCC
V
Plage de tension d’entrée de I0 à I7
0
-
VCC
V
Courant d’entrée de SEL0, SEL1 et D/I
-
-
+/- 1
µA
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
Poids
Forts
Poids
Faibles



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com