1 / 7 page

MIC 600 -
© MICTRONICS
Page 1 sur 7
MIC 600
www.mictronics.net
D/I
SER
GND
RST
GND
I0
I1
I2
I3
SEL1
SEL0
XT1
XT2
VCC
I7
I6
I5
I4
Interface pour 8 entrées parallèles sur liaison série
Caractéristiques principales
• Huit entrées parallèles compatibles TTL ou CMOS.
• Sortie sur interface série asynchrone standard compatible TTL, CMOS et RS 232.
• Vitesse de transmission programmable de 300 à 9600 bits par seconde.
• Transmission de l’état des entrées en mode vrai ou inversé.
• Transmission automatique de l’état des entrées lors de chaque changement d’état d’au
moins une d’entre-elles.
• Aucun langage de programmation spécifique nécessaire.
• Très faible nombre de composants externes.
• Alimentation sous une tension unique de 4 à 6 volts.
• Boîtier standard DIL plastique 18 pattes.
Description du circuit
Le circuit MIC 600 permet de lire l’état de 8 entrées logiques compatibles TTL ou CMOS et
de l’envoyer codé, sous forme d’un caractère, sur une liaison série asynchrone standard. Sa
sortie série est directement compatible TTL ou CMOS et peut généralement être connectée à
une entrée série RS 232 par simple ajout d’une résistance (voir schéma d’application).
Le MIC 600 surveille en permanence ses 8 entrées et transmet automatiquement le caractère
reflétant leur état pour tout changement de niveau sur l’une quelconque d’entre-elles.
MIC 600
(vu de dessus)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
17
16
15
14
13
12
11
10