Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MIC600 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MIC600
Description  MIC600
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MIC600 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MIC600 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC600 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
MIC 600 -
© MICTRONICS
Page 7 sur 7
MIC 600
www.mictronics.net
Les entrées de sélection de vitesse SEL0 et SEL1 sont ramenées au niveau logique haut au
moyen de résistances de tirage de 10 k
Ω (en pratique de 4,7 kΩ à 22 kΩ). Les interrupteurs
DIL permettent de mettre au niveau bas les entrées SEL0 et SEL1 en fonction de la vitesse
choisie (voir tableau ci-avant).
Si la vitesse doit être programmée de façon fixe, la liaison de SEL0 et SEL2 à la masse doit
être directe. La liaison à VCC peut être directe ou via une résistance de tirage de 4,7 à 22 k
Ω.
Attention ! Il ne faut pas laisser les lignes de sélection de vitesse en l’air car leur niveau est
alors indéfini.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com