Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GCB-B Datasheet(PDF) 4 Page - Amphenol Corporation

Part # GCB-B
Description  Inhaltsverzeichnis
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Direct Link  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

GCB-B Datasheet(HTML) 4 Page - Amphenol Corporation

  GCB-B Datasheet HTML 1Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 2Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 3Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 4Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 5Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 6Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 7Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 8Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 9Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 54 page
background image
3
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties / Propriétés électriques
Nennstrom bei 20°C / Nominal current at 20°C /
Courant nominal à 20°C
Kontaktgröße /
Contact size /
Taille de contact
Max. Nennstrom /
Max. nominal current /
Courant nominal maxi
(A)
10
8
15S / 16S
22
15 / 16
22
25 / 12
41
60 / 100 / 8
74
160 / 4
135
500 / 0
245
Betriebsstrom / Rated current / Courant d’utilisation
In Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur / Depending
on ambient temperature / En fonction de la température
ambiante
Isolationswiderstand / Insulation resistance /
Résistance d’isolement
≥ 1000 MΩ
Température
Contact 15 Contact 25 Contact 60 Contact 160
20
8
22
41
73
135
2
245
30
7,5
21
39
70
130
2
232
40
7,3
20
37
66
123
2
218
50
7
19
35
62
115
2
202
60
6,7
18
32
58
108
188
70
6,4
17
30
53
98
170
80
6
16
27
47
88
153
90
5,6
15
23
40
75
132
100
5
13
19
32
60
110
110
4
10
14
22
42
80
115
3
8
11
17
30
60
120
2
5
7
10
18
32
125
0
0
0
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
20
40
60
80
100
120
(°C)
(A)
500/0
25/12
60/100/8
15S/16S/15/16
160/4
10
500/0
Durchgangswiderstand / Contact resistance /
Résistance de contact
Die Messpunkte der untenstehenden Abbildung entnehmen /
See picture below for measuring conditions / Voir les
conditions de mesure suivant vue ci dessous
Kontaktgröße /
Contact size /
Taille de contact
Max. Durchgangswiderstand /
Max. contact resistance /
Résistance de contact maxi
(m
Ω)
10
12
15S / 16S
6
15 / 16
6
25 / 12
3
60 / 100 / 8
1
160 / 4
0,5
500 / 4
0,2
Spannungsfestigkeit / Dielectric withstanding
voltage / Rigidité diélectrique
Spannungsklasse /
Voltage class /
Classe de tension
Prüfspannung /
Test voltage /
Tension d’essai
Ueff (V)
1
1050
2
1600
3
2500
4
3000
Luft- und Kriechstrecken / Air creepage and
creeping distance / Distance d’isolement dans
l’air et le long de la matière
Spannungsklasse / Voltage
class / Classe de tension
Wert / Value / Valeur
(mm)
12
3
4
0,7
1,1
2,8
4,8
Betriebsspannung / Rated voltage /
Tension d’utilisation
Werden die in diesem Katalog gezeigten Steckverbinder für
Spannungen > 50 Veff gegen Erde eingesetzt, so sind die
berührbaren Gehäuseteile zuverlässig in die Schutzmaß-
nahmen des Gerätes mit einzubeziehen (siehe auch DIN VDE
Teil 410 ; IEC 60364-4-41). Diese Steckverbinder dürfen
betriebsmäßig nicht unter Spannung gesteckt oder getrennt
werden.
If the connectors shown in this catalog are used for voltage
> 50 Veff against earth, all accessible conductive parts have
to be included reliably into the preventive measures of the
equipment.
These connectors can not be connected or disconnected
under voltage.
Si les connecteurs cités dans ce catalogue, utilisés avec une
tension > 50 Veff sont reliés à la terre, il faut également relier
les parties métalliques accessibles (voir également DIN VDE
Partie 410; IEC 60364-4-41). Ces connecteurs ne doivent en
aucun cas être connectés ou déconnectés sous tension.
0298_ailb_kat.neu.411 04.03.2005 14:21 Uhr Seite 3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com