Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GCB-B Datasheet(PDF) 14 Page - Amphenol Corporation

Part # GCB-B
Description  Inhaltsverzeichnis
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Direct Link  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

GCB-B Datasheet(HTML) 14 Page - Amphenol Corporation

Back Button GCB-B Datasheet HTML 10Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 11Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 12Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 13Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 14Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 15Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 16Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 17Page - Amphenol Corporation GCB-B Datasheet HTML 18Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 54 page
background image
13
VG95234 / GCB-B – Polbilder / Contact arrangements / Arrangements
Ansicht auf die Vorderseite des
Stifteinsatzes /
Front face of pin insert illustrated /
Vue face avant de l’insert mâle
Polbild /
Contact
arrangement /
Arrangement
Kontakte / Contacts /
Contacts
Spannungsklasse
für Kontakte /
Voltage class for
contacts / Tension
d’utilisation des
contacts
Winkelstellung der Kontakteinsätze in Grad /
Angular position of the contact inserts
in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Anzahl /
Number /
Nombre
Größe /
Size /
Taille
NW
X
Y
Z
36-6
4AWG 4
20
-
110
250
-
2AWG 0
36-10
48
15
2
0
-
125
235
-
Einbaumaße / Mounting dimensions / Cotes d’encombrement
Einbaulöcher für feste Steckverbinder Form A, B1, B2, J1, J2
N1, N2, S1, S2, U1 und U2.
Mounting inlets for fixed connectors style A, B1, B2, J1, J2,
N1, N2, S1, S2, U1 and U2.
Découpe des panneaux pour montage des embases style A, B1,
B2, J1, J2, N1, N2, S1, S2, U1 et U2.
Gehäusegröße /
Shell size / Taille
de boîtier
Form
(Style)
A
Form
(Style)
B1, B2,J1, J2
N1, N2, S1, S2
U1, U2
Form
(Style)
A, B2, J2,
N2, S2, U2
Form
(Style)
B1, J1, N1
S1, U1
e
± 0,15
DIN 85
Form
(Style)
A, B2, J2,
N2, S2, U2
DIN 84
Form
(Style)
B1, J1, N1,
S1, U1
Zu verwendende Schrauben nach (1)/
Applicable screws according to (1)/
Utilisation de vis suivant (1)
d1
d2
(1)
Bei Verwendung von Sicherungselementen ist darauf zu achten, dass der Außendurchmesser derselben nicht größer als der Durchmesser des Schraubenkopfes ist /
For using safety elements care shall be taken that the external diameter of safety elements is not larger than the diameter of the screw head /
Lors de l’utilisation d‘éléments de sécurité, il faut s’assurer que le diamètre extérieur n’est pas plus grand que le diamètre extérieur de la tête de vis.
10SL
17,0
19,1
3,4
4,5
18,2
M3
M4
14S
20,0
25,5
3,4
4,5
23,0
M3
M4
16S
23,0
28,3
3,4
4,5
24,6
M3
M4
16
23,0
28,3
3,4
4,5
24,6
M3
M4
18
26,5
31,7
3,4
4,5
27,0
M3
M4
20
30,0
35,0
3,4
4,5
29,4
M3
M4
22
33,0
38,3
3,4
4,5
31,8
M3
M4
24
36,0
41,8
3,9
4,5
34,9
M3,5
M4
28
42,0
47,6
3,9
5,5
39,7
M3,5
M5
32
48,5
54,3
4,5
5,5
44,5
M4
M5
36
55,0
60,5
4,5
5,5
49,2
M4
M5
0298_ailb_kat.neu.411 04.03.2005 14:21 Uhr Seite 13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com