Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RMH Datasheet(PDF) 5 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

Part # RMH
Description  2 Rectangular Connectors - Housings Receptacle White 0.098" (2.50mm)
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JAM [Japan Automatic Machine Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.jam-net.co.jp/eng/
Logo JAM - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

RMH Datasheet(HTML) 5 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

  RMH Datasheet HTML 1Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. RMH Datasheet HTML 2Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. RMH Datasheet HTML 3Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. RMH Datasheet HTML 4Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. RMH Datasheet HTML 5Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
RMH
Wire to Wire
Connector
195
極 数
Pole No.
製品番号
Product No.
A
B
材 質
Material
2
RM25-02S
2.5
5.9
PBT GF入
(PBT with GF)
UL94 V-0
3
RM25-03S
5.0
8.4
4
RM25-04S
7.5
10.9
5
RM25-05S
10.0
13.4
6
RM25-06S
12.5
15.9
7
RM25-07S
15.0
18.4
8
RM25-08S
17.5
20.9
9
RM25-09S
20.0
23.4
10
RM25-10S
22.5
25.9
11
RM25-11S
25.0
28.4
12
RM25-12S
27.5
30.9
13
RM25-13S
30.0
33.4
)
g
n
i
s
u
o
H
G
U
L
P
(
]
グ
ン
ジ
ウ
ハ
G
U
L
P
[
SMH25-※※○○□□
A
極数【Pole No.】
A
02……2極【Poles】
13……13極【Poles】
B 製品種別【Kinds】
HG……PLUGハウジング【PLUG Housing】
B
C
)
g
n
i
s
u
o
H
C
E
R
(
]
グ
ン
ジ
ウ
ハ
C
E
R
[
RMH25-※※○○□□
A
極数【Pole No.】
A
02……2極【Poles】
13……13極【Poles】
B 製品種別【Kinds】
】
k
c
o
l
l
e
n
a
p
o
n
,
g
n
i
s
u
o
H
C
E
R
【
)
無
ク
ッ
ロ
ル
ネ
パ
(
グ
ン
ジ
ウ
ハ
C
E
R
…
…
M
】
k
c
o
l
l
e
n
a
p
h
ti
w
,
g
n
i
s
u
o
H
C
E
R
【
)
有
ク
ッ
ロ
ル
ネ
パ
(
グ
ン
ジ
ウ
ハ
C
E
R
…
P
M
B
C
極数【Pole No.】
)
r
e
n
i
a
t
e
R
(
]
ナ
ー
テ
リ
[
RM25-※※S
A
A
02……2極【Poles】
13……13極【Poles】
C
GY …… 灰【Gray】
YG …… 若草【Yellowish Green】
YL …… 黄【Yellow】
OR …… 橙【Orange】
BW …… 茶【Brown】
無表示【No display】
  …… 白【White】
RE …… 赤【Red】
PK …… 桃【Pink】
BR …… 紫【Purple】
BL …… 青【Blue】
GR …… 緑【Green】
BK …… 黒【Black】
LY …… 蛍光黄【Fluorescence Yellow】
LP …… 蛍光桃【Fluorescence Pink】
LO …… 蛍光橙【Fluorescence Orange】
色記号【Color】
C
GY …… 灰【Gray】
YG …… 若草【Yellowish Green】
YL …… 黄【Yellow】
OR …… 橙【Orange】
BW …… 茶【Brown】
無表示【No display】
  …… 白【White】
RE …… 赤【Red】
PK …… 桃【Pink】
BR …… 紫【Purple】
BL …… 青【Blue】
GR …… 緑【Green】
BK …… 黒【Black】
LY …… 蛍光黄【Fluorescence Yellow】
LP …… 蛍光桃【Fluorescence Pink】
LO …… 蛍光橙【Fluorescence Orange】
(UNIT:mm)
B
A
リテーナ 
RETAINER
品番構成 
PRODUCT NO.
1000
個数/袋
Quantity/Bag



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com