Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N1 Datasheet(PDF) 24 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N1
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N1 Datasheet(HTML) 24 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N1 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 50 page
background image
A3-23
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
(写No.KKD05-288)
(写No.KKD05-290)
質量:1.6kg
SW-N2S/G形【SC50BAGN-...】
SW-N3/G形【SC65BAGN-...】
SW-N1/G形【SC25BAGN-...】
SW-N2/G形【SC35BAGN-...】
質量:1kg
SW-N4/SE形はA3-26ページ,SW-N5∼N14形はA3-7∼A3-8ペ―ジをご参照ください。
16.5
12.4
16.5
123
73
27.5
12.4
45(∼50)
(99)※3
122
(60∼)65
74
10.5
131 (レール高さ15の場合)
91
※2
(28)
M3.5
M5
M5
M3.5
M3.5
4mm)
補助端子
主端子
(リセットストローク
リセット
ボタン
※2 補助接点ユニット
を取付けた場合
(ヘッドオン)
※3
コイル端子
補助端子
主端子
16.8
20.5
127
77
16.7
※2
(28)
(112) ※3
140
91.5
10.5
70
130
88
(55∼)60
20.5
30
M6
M3.5
M3.5
M6
M3.5
補助端子
主端子
を取付けた場合
(ヘッドオン)
※2 補助接点ユニット
(リセットストローク 4mm)
リセット
ボタン
(レールの高さ15の場合)
※3
コイル端子
補助端子
主端子
(注2)( )寸法でも取付け可能
●取付寸法:①, ②の取付けが可能
  ①・・・
(60∼)65×70
  ②・・・ 45(∼50)×75
●取付ねじ:2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けて
ください。
●取付寸法:①、②の取付けが可能
  ①・・・70×75
  ②・・・
(55∼)65×90
●取付ねじ:2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けて
ください。
取付穴寸法図
取付穴寸法図
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( ) の端子番号が
従来の番号です。
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(注2)( )寸法でも取付け可能
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(32)
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(32)
SW-5-1/G形【SC20AGN-...】
(補助接点:2a2b)
質量:0.76kg
●取付寸法:①, ②の取付が可能
 ①…54×(56∼)60
 ②…50×60
●取付ねじ:2-M4
(写No.KKD05-287)
146 (レール高さ15の場合)
136
119
88
8.5
56
105
主端子
リセットボタン
(リセットストローク 3mm)
補助端子
3
64
補助端子
 M3.5
主端子
M4
補助端子M3.5
(N.O.)
37.5
30
13
9.7
主端子M4
補助端子M3.5
(N.O.)
補助端子
 M3.5
コイル端子
 M3.5
13
9.7
54
①
②
50
(35)
取付穴寸法図
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
補助接点
2a2b
接点構成
上図のサ−マルリレ−
は2ヒ−トエレメント
を示します。
3ヒ−トエレメントの
場合は右図となります。
1/L1 3/L2 5/L3 21 53 61
22 54 62
A1 A2
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
13
14
35mm
35mm
35mm
97 95
98 96
(24)
43 31
(23)
(41)
44 32
(42)
43 31
(23)
(41)
44 32
(42)
(24)
①
②
①
②



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com