Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N1 Datasheet(PDF) 41 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N1
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N1 Datasheet(HTML) 41 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N1 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 50 page
background image
A3-40
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
納
期
○
○
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
 N1形以上は,補助接点構成4a4bまで製作いたします。
 商品コード欄の□にはコイル電圧指定コード,■には補助接点構成指定コードが入ります。上記価格は,コイルAC200Vの価格です。
 3ヒートエレメントサーマルリレー付も製作しております(形式:SW-□/3L)。商品コード・価格・納期は,別途お問合せください。
 付属サーマルリレーはTR-N10L形となります。
フレーム
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ(AC-3)
N6形
N7形
N8形
N10形
N11形
N12形
N14形
200-240V
30
37
55
55
75
110
150
380-440V
55
75
110
110
150
200
300
220-240V
125
152
220
220
300
400
600
380-440V
110
150
220
220
265
400
600
56,310
84,580
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ(AC-3)
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
希望小売
価格〔円〕
三相かご形モータ
適用容量
〔kW〕
主回路電圧200V
主回路電圧400V
SC1CBAAL-□■21
SC1CBAAL-□■22
SC1CBAAL-□■23
SC1CBAAL-□■24
−
−
−
SC1FBAAL-□■21
SC1FBAAL-□■22
SC1FBAAL-□■23
SC1FBAAL-□■24
SC1FBAAL-□■25
−
−
−
SC1JBAAL-□■24
SC1JBAAL-□■25
SC1JBAAL-□■26
SC1JBAAL-□■27
−
−
−
SC2CBAAL-□■24
SC2CBAAL-□■25
SC2CBAAL-□■26
SC2CBAAL-□■27
−
−
−
SC3ABAAL-□■25
SC3ABAAL-□■26
SC3ABAAL-□■27
SC3ABAAL-□■28
−
−
−
SC4ABAAL-□■27
SC4ABAAL-□■28
SC4ABAAL-□■20
SC4ABAAL-□■21
−
−
−
SC6ABAAL-□■20
SC6ABAAL-□■21
SC6ABAAL-□■22
SC6ABAAL-□■23
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
56,310
84,580
−
−
−
SC1CBAAL-□■44
SC1CBAAL-□■45
SC1CBAAL-□■46
SC1CBAAL-□■47
−
−
−
SC1FBAAL-□■44
SC1FBAAL-□■45
SC1FBAAL-□■46
SC1FBAAL-□■47
SC1FBAAL-□■48
−
−
−
SC1JBAAL-□■47
SC1JBAAL-□■48
SC1JBAAL-□■40
SC1JBAAL-□■41
−
−
−
SC2CBAAL-□■47
SC2CBAAL-□■48
SC2CBAAL-□■40
SC2CBAAL-□■41
−
−
−
SC3ABAAL-□■48
SC3ABAAL-□■40
SC3ABAAL-□■41
SC3ABAAL-□■42
−
−
−
SC4ABAAL-□■41
SC4ABAAL-□■42
SC4ABAAL-□■43
SC4ABAAL-□■44
−
−
−
−
SC6ABAAL-□■44
納
期
希望小売
価格〔円〕
15
18.5
22
30
37
45
55
15
18.5
22
30
37
45
55
75
30
37
45
55
75
90
110
30
37
45
55
75
90
110
37
45
55
75
90
110
132
55
75
90
110
132
160
200
90
110
132
160
200
84,700
114,000
204,200
216,600
429,900
84,700
114,000
204,200
216,600
429,900
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品 A
補助接点
構成
❶
形式
商品コード
❷
商品コード
❷
SW-N6/2L
SW-N7/2L
SW-N8/2L
❸
SW-N10/2L
SW-N11/2L
SW-N12/2L
SW-N14/2L
電磁接触器・電磁開閉器
重負荷始動用電磁開閉器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com