Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N1 Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N1
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N1 Datasheet(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N1 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 50 page
background image
A3-7
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
(写No.KK05-049)
SW-N1形【SC25BAAN-...】
SW-N2形【SC35BAAN-...】
(写No.KK05-053)
SW-N2S形【SC50BAAN-...】
SW-N3形【SC65BAAN-...】
(写No.KK05-055)
SW-N4形【SC80BAAN-...】
(写No.KK05-056)
SW-N5形【SC93BAAN-...】
(写No.KK05-057)
SW-N6形【SC1CBAAN-...】
質量:0.77kg
質量:1.3kg
質量:1.7kg
質量:2.1kg
質量:3kg
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
35mm
35mm
スーパーマグネット
スーパーマグネット
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
●取付寸法:①, ②の取付けが可能
  ①
…(60∼)65×70(SW-1N,2N
     と互換性有)
  ②
…45(∼50)×75
●取付ねじ:2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けてください
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合 
111
108
20.5
16.7
58
10.5
30
72.5
※2
(28)
20.5
88
70
(55∼)60
コイル端子
M3.5
(112)※3
※3
121(レール高さ15の場合)
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合 
主端子
M6
主端子
M6
補助端子
M3.5
補助端子
M3.5
※2 補助接点ユニット
 (ヘッドオン)
 を取付けた場合
リセットボタン
(リセットストローク4mm)
①
②
20.5
32
88
16
109
59.2
30
16.7
117
74
17.7
(113)※1
リセットボタン
(リセットストローク4mm)
補助端子
M3.5
コイル端子
M3.5
主端子
M6
補助端子
M3.5
主端子
 M6
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
取付穴寸法図
取付穴寸法図
取付穴寸法図
取付穴
2-M4
20.5
32
88
16
124
74.2
30
16.7
132
89
32.7
(113)※1
70
リセットボタン
(リセットストローク4mm)
補助端子
M3.5
コイル端子
M3.5
主端子
M6
補助端子
M3.5
取付穴
2-M4
主端子
 M6
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
取付穴寸法図
94
15
32
40
20
38.8
138
100
32
87
136
(80∼)90
(125)
※1
リセットボタン
(リセットストローク4mm)
補助端子
M3.5
コイル端子
M3.5
主端子
M8
補助端子
M3.5
取付穴
2-M5
主端子
 M8
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
取付穴寸法図
16.8
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
2
1
(28)※2
96
(60∼)65
74
16.5
65.5
10.5
27.5
47.5
12.4
16.5
97
106(レール高さ15の場合)
(99)※3
M5
M5
M3.5
M3.5
M3.5
補助端子
主端子
※3
(リセットストローク4mm)
リセットボタン
を取付けた場合
(ヘッドオン)
※2 補助接点ユニット
コイル端子
補助端子
主端子
12.4
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( )の端子番号が従来の番号です。
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
●取付寸法:①,②の取付けが可能
  ①
…70×75
  ②
…(55∼)60×90
●取付ねじ:2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けてください
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( )の端子番号が従来の番号です。
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( )の端子番号が従来の番号です。
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( )の端子番号が従来の番号です。
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( )の端子番号が従来の番号です。
2-M4用
取付穴
2-M4用
取付穴
45(∼50)
70



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com