Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N1 Datasheet(PDF) 26 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N1
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N1 Datasheet(HTML) 26 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N1 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 50 page
background image
A3-25
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
■外形寸法図・接続図
●
スーパーマグネット付電磁接触器(ケースカバーなし)
(写No.KKD06-031)
SC-N1/SE形【SC25BAS-...】
SC-N2/SE形【SC35BAS-...】
スーパーマグネット
(写No.KKD06-032)
SC-N2S/SE形【SC50BAS-...】
SC-N3/SE形【SC65BAS-...】
SC-N5∼N16形はA3-4∼A3-5ペ―ジをご参照ください。
スーパーマグネット
35mm
35mm
140(レールの高さ15の場合)
130
44
※2
(28)
99
74
(60∼)65
16.5
12.4
M3.5
M5
(99)※3
M3.5
※3
を取付けた場合
(ヘッドオン)
※2 補助接点ユニット
コイル端子
補助端子
主端子
101
88
39
150 (レールの高さ15の場合)
70
16.8
20.5
140
(112)※3
M3.5
コイル端子
を取付けた場合
(ヘッドオン)
※2 補助接点ユニット
※3
M6
主端子
M3.5
補助端子
取付穴寸法図
取付穴寸法図
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(注2)(  )寸法でも取付け可能
(31)
(32)
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(31)
(32)
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
取付穴
2-M4
取付穴
2-M4
質量
:1.3 kg
質量
:0.87 kg
※2
(28)
質量:1.8kg
取付穴寸法図
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合 
(写No.KKD06-035)
SC-N4/SE形【SC80BAS-...】
スーパーマグネット
32
70
88
32.7
132
89
16
M6
取付穴
(113) ※1
M3.5
M3.5
2-M4用
補助端子
主端子
コイル端子
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(31)
(32)
(24)
43 31
(23)
(41)
44 32
(42)
(24)
43 31
(23)
(41)
44 32
(42)
(24)
43 31
(23)
(41)
44 32
(42)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com