Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2S Datasheet(PDF) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2S
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2S Datasheet(HTML) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2S Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 50 page
background image
A3-16
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
電磁接触器・電磁開閉器
可逆形電磁接触器,開閉器
(写No.AF00-244)
SW-N1RM形【SC25BRAN-...】
SW-N2RM形【SC35BRAN-...】
(写No.AF00-280)
SW-N2SRM形【SC50BRAN-...】
SW-N3RM形【SC65BRAN-...】
質量:1.5kg
質量:2.6kg
(写No.AF00-278)
SW-N4RM形【SC80BRAN-...】
(写No.AF00-279)
(写No.AF00-247)
SW-N5RM形【SC93BRAN-...】
質量:4kg
質量:4.7kg
質量:6.5kg
スーパーマグネット
スーパーマグネット
補助接点ユニット(ヘッドオン)を取付けた場合
M3.5
補助端子
M3.5
M5
M3.5
M5
4ーM4
取付穴
主端子
リセットボタン
(リセットストローク:4mm)
(レール高さ15の場合)
※2
※2
※2
コイル端子
補助端子
主端子
12.4
16.5
約 104
66.5
16.5
27.5
97
47.5
161
10.5
12.4
65
87
65
22
106
(28)
96
補助接点ユニット(ヘッドオン)を取付けた場合
補助端子
M3.5
M3.5
M6
M3.5
M6
4-M4
取付穴
主端子
リセットボタン
(リセットストローク:4mm)
(レール高さ15の場合)
※2
※2
※2
コイル端子
補助端子
主端子
20.5
16.8
16.7
(28)
108
75
10.5
111
121
20.5
30
58
30
70
187
70
100
取付穴
補助端子
(リセットストローク:4mm)
M6
リセットボタン
主端子
M3.5
M6
M3.5
主端子
M3.5
3-M5用
補助端子
コイル端子
20.5
64.5
16.7
39.5
83.5
200
114
111
32
230
1.6
123.5
15
取付穴
3-M5用
(リセットストローク:4mm)
リセットボタン
補助端子
主端子
M6
M3.5
M3.5
補助端子
M6
主端子
M3.5
コイル端子
20.5
16.7
39.5
129
79.5
98
200
32
111
230
1.6
138.5
15
※1 補助接点3a3b×2の場合
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
接続図
1/L1 3/L2 5/L3 43
44
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 44
43
13
13
14
14
31
31
32
32
21
21
22
22
53
54
61
62
A1 A2
83 71
72
82
2/T1 4/T2 6/T3
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
※1
※1
※1 補助接点4a4b×2の場合
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
接続図
1/L1 3/L2 5/L3 43
44
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 44
43
13
13
14
14
31
31
32
32
21
21
22
22
53
54
61 71 83
62 72 84
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
※1
※1
SW-N6RM形【SC1CBRAN-...】
取付穴
3-M5用
(リセットストローク4mm)
リセットボタン
補助端子
主端子
M8
M3.5
M8
M3.5
主端子
M3.5
補助端子
コイル端子
32
43.5
15
141.5
93
20
1.6
220
123
32
250
144.5
102
53
54
61 71 83
62 72 84
※1 補助接点4a4b×2の場合
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
接続図
1/L1 3/L2 5/L3 43
44
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 44
43
13
13
14
14
31
31
32
32
21
21
22
22
53
54
61 71 83
62 72 84
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
※1
※1
53
54
61 71 83
62 72 84
※1 補助接点3a3b×2の場合
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
接続図
1/L1 3/L2 5/L3 43
44
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 44
43
13
13
14
14
31
31
32
32
21
21
22
22
53
54
61
62
A1 A2
83 71
72
82
2/T1 4/T2 6/T3
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
※1
※1
※1 補助接点3a3b×2の場合
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
接続図
1/L1 3/L2 5/L3 43
44
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 44
43
13
13
14
14
31
31
32
32
21
21
22
22
53
54
61
62
A1 A2
83 71
72
82
2/T1 4/T2 6/T3
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
※1
※1
35mm
35mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com