Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2S Datasheet(PDF) 49 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2S
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2S Datasheet(HTML) 49 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2S Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 50Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 50 page
background image
A3-48
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
■特長
●過負荷,欠相,反相による事故を未然に防止します。
・2Eサ−マルリレ−付電磁接触器に反相リレー(QE-20N)を組合せ
ることにより過負荷,欠相,反相でのモータ焼損事故とともに相回
転順序不良事故を防止する3Eリレー付電磁接触器を構成できます。
●反相リレーにより相回転順序不良の事故から確実に保護
・反相リレーは電源に接続すれば電圧が加わると同時に正相反相を判
別し反相での電磁開閉器の投入を防止しますのでモータの逆転によ
る事故から確実に保護します。
・用途として建設現場の機械, 工作機械, コンプレッサ冷凍機, 洗車機,
コンベア, 水中ポンプ等に適しています。
■ご注文指定事項(形式)
■形式・定格・商品コード・価格(税抜き)・納期
3Eリレー付電磁開閉器は2Eサーマルリレー付電磁開閉器と反相リレーを組合せてご注文くださいますようお願い致します。
2Eサ−マルリレー付電磁開閉器のご注文方法についてはA3-47ページもご参照ください。
●2Eサーマルリレー付電磁開閉器
●反相リレー
SW-0/2E
  シュカイロAC200V 1.5kW コイルAC200V    
1a
QE-20N
注:商品コードでもご注文いただけます。
2Eサ−マルリレ−付電磁開閉器
形式
SW-03/2E
SW-0/2E
SW-05/2E
SW-4-0/2E
SW-4-1/2E
SW-5-1/2E
SW-N1/2E
SW-N2/2E
SW-N2S/2E
SW-N3/2E
SW-N4/2E
SW-N5/2E
SW-N6/2E
SW-N7/2E
SW-N8/2E
SW-N10/2E
SW-N11/2E
SW-N12/2E
SW-N14/2E
希望小売価格
〔円〕
納期
希望小売価格
〔円〕
反相リレ−
形式
QE-20N
QE-20NL
QE-40N
三相かご形モータ標準適用
(AC-3)
定格容量
〔kW〕
200-240V
2.2
2.7
2.7
3.7
4
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
110
150
定格使用電流
〔A〕
補助接点構成
標準
1a
1a
1a1b
1a
1a
1a1b
-
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
ご指定
1b
1b
2a,2b
1b
1b
2a,2b
2a2b
4a4b
4a4b
4a4b
4a4b
4a4b
4a4b
4a4b
4a4b
4a4b
4a4b
4a4b
4a4b
4a4b
電磁開閉器組合せ形式
電磁接触器
SC-03
SC-0
SC-05
SC-4-0
SC-4-1
SC-5-1
SC-5-1(SZ-A11)
SC-N1
SC-N2
SC-N2S
SC-N3
SC-N4
SC-N5
SC-N6
SC-N7
SC-N8
SC-N10
SC-N11
SC-N12
SC-N14
サーマルリレー
TK-0N
TK-0N
TK-0N
TK-5-1N
TK-5-1N
TK-5-1N
TK-5-1N
TK-N2
TK-N2
TK-N3
TK-N3
TK-N5
TK-N5
TK-N6
TK-N7
TK-N8
TK-N10
TK-N12
TK-N12
TK-N14
納期
○
○
○
200-240V
11
13
13
18
19
19
26
35
50
65
80
93
125
152
180
220
300
400
600
380-440V
2.7
4
4
5.5
7.5
7.5
11
15
22
30
37
45
55
75
90
110
150
200
300
380-440V
7
9
9
13
17
17
25
32
48
65
80
90
110
150
180
220
300
400
600
7,970
8,110
9,440
10,580
10,680
11,080
11,640
15,140
16,660
17,030
26,400
31,740
43,460
57,480
85,510
88,740
117,300
209,100
222,400
439,300
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
2,435
2,770
5,740
+
(注)上記価格は,コイルAC200Vの価格です。また, SW-N1/2E∼SW-N14/2E形は補助接点構成2a2bの価格です。
商品コード
TQ1CPN
TQ1CPL
TQ2CPN
SW-5-1形
QE-20N形
+
(写No.KK05-047)
(写No.SP-1075)
①形式
②主回路電圧
④コイル呼び電圧
⑤補助接点構成
③モ−タ容量または
サ−マルリレ−のヒ−トエレメント定格の呼び
①形式
電磁接触器・電磁開閉器
3Eリレー付電磁開閉器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com