Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2S Datasheet(PDF) 46 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2S
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2S Datasheet(HTML) 46 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2S Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 50Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 50 page
background image
A3-45
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
■特長
納
期
○
○
○
○
○
○
○
○
−
○
○
○
○
−
○
○
○
○
○
−
○
○
○
○
○
−
−
○
○
○
○
○
−
−
●
水中ポンプなど熱容量の小さいモータの保護ができます。
●
付属サーマルリレーはすべて3素子品です。
●
外形は標準形と同一です。
●
速動形サーマルリレー付電磁開閉器(ケースカバーなし)
■ご注文指定事項(形式)
■定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期
●
速動形サーマルリレー付電磁開閉器
SW-N1/3Q
 シュカイロAC200V
5.5kW
 コイルAC200V 2a2b
フレーム
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ(AC-3)
03形
0形
05形
4-0形
4-1形
5-1形
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ(AC-3)
1a
1b
1a
1b
2a
1a1b
2b
1a
1b
1a
1b
2a
1a1b
2b
2a2b
希望小売
価格〔円〕
三相かご形モータ
適用容量
〔kW〕
主回路電圧200V
主回路電圧400V
SC11AAS-□■22
SC11AAS-□■23
SC11AAS-□■24
SC11AAS-□■25
SC13AAS-□■22
SC13AAS-□■23
SC13AAS-□■24
SC13AAS-□■25
−
SC14AAS-□■22
SC14AAS-□■23
SC14AAS-□■24
SC14AAS-□■25
−
SC18AAS-□■22
SC18AAS-□■23
SC18AAS-□■24
SC18AAS-□■25
SC18AAS-□■26
−
SC19AAS-□■22
SC19AAS-□■23
SC19AAS-□■24
SC19AAS-□■25
SC19AAS-□■26
−
−
SC20AAS-□■22
SC20AAS-□■23
SC20AAS-□■24
SC20AAS-□■25
SC20AAS-□■26
−
−
納
期
希望小売
価格〔円〕
200-240V
2.2
2.7
2.7
3.7
4
4
380-440V
2.7
4
4
5.5
7.5
7.5
200-240V
11
13
13
18
18
18
380-440V
7
9
9
13
17
17
SW-03/3Q
SW-0/3Q
SW-05/3Q
SW-4-0/3Q
SW-4-1/3Q
SW-5-1/3Q
5,840
6,360
7,900
9,390
9,790
(写No.KK05-042)
(写No.KK05-056)
0.4
0.75
1.5
2.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
10,400
11,030
−
○
○
○
−
○
○
○
○
−
○
○
○
○
−
○
○
○
○
○
−
○
○
○
○
○
○
−
○
○
○
○
○
○
−
SC11AAS-□■43
SC11AAS-□■44
SC11AAS-□■45
−
SC13AAS-□■43
SC13AAS-□■44
SC13AAS-□■45
SC13AAS-□■46
−
SC14AAS-□■43
SC14AAS-□■44
SC14AAS-□■45
SC14AAS-□■46
−
SC18AAS-□■43
SC18AAS-□■44
SC18AAS-□■45
SC18AAS-□■46
SC18AAS-□■47
−
SC19AAS-□■43
SC19AAS-□■44
SC19AAS-□■45
SC19AAS-□■46
SC19AAS-□■47
SC19AAS-□■48
−
SC20AAS-□■43
SC20AAS-□■44
SC20AAS-□■45
SC20AAS-□■46
SC20AAS-□■47
SC20AAS-□■48
5,840
6,360
7,900
9,390
9,790
10,400
11,030
(注)
2a2b品は
(注)
2a2b品は
注:商品コードでもご注文いただけます。
SW-0/3Q形
SW-N5/3Q形
補助接点
構成
①形式
②主回路電圧
④コイル呼び電圧 ⑤補助接点構成
③モ−タ容量または
サ−マルリレ−のヒ−トエレメント定格の呼び
形式
商品コード
❶
商品コード
❶
速動形サーマルリレー付電磁開閉器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com