Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2S Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2S
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2S Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SC-N2S Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 50 page
background image
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
電磁接触器・電磁開閉器
標準形電磁接触器,開閉器
A3-0
●
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品
A
■定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期
■ご注文指定事項(形式)
■特長
SC-N1
コイルAC200V
2a2b
5.5kW
コイルAC200V
2a2b
フレーム
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ(AC-3)
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ(AC-3) 抵抗負荷(AC-1)
200-240V
開放熱電流
(定格通電電流)
〔A〕
電磁接触器
希望小売価格
〔円〕
納期
2.2
2.7
2.7
3.7
4
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
110
150
200
03形
0形
05形
4-0形
4-1形
5-1形
N1形
N2形
N2S形
N3形
N4形
N5形
N6形
N7形
N8形
N10形
N11形
N12形
N14形
N16形
380-440V
2.7
4
4
5.5
7.5
7.5
11
15
22
30
37
45
55
75
90
110
150
200
300
400
200-240V
11
13
13
18
19
19
26
35
50
65
80
93
125
152
180
220
300
400
600
800
380-440V
7
9
9
13
17
17
25
32
48
65
80
90
110
150
180
220
300
400
600
800
1a
1b
1a
1b
2a
1a1b
2b
1a
1b
1a
1b
2a
1a1b
2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
SC-03
SC-0
SC-05
SC-4-0
SC-4-1
SC-5-1
SC-N1
SC-N2
SC-N2S
SC-N3
SC-N4
SC-N5
SC-N6
SC-N7
SC-N8
SC-N10
SC-N11
SC-N12
SC-N14
SC-N16
SC11AA-□10
SC11AA-□01
SC13AA-□10
SC13AA-□01
SC14AA-□20
SC14AA-□11
SC14AA-□02
SC18AA-□10
SC18AA-□01
SC19AA-□10
SC19AA-□01
SC20AA-□20
SC20AA-□11
SC20AA-□02
SC20AA-□22
SC25BAA-□22
SC35BAA-□22
SC50BAA-□22
SC65BAA-□22
SC80BAA-□22
SC93BAA-□22
SC1CBAA-□22
SC1FBAA-□22
SC1JBAA-□22
SC2CBAA-□22
SC3ABAA-□22
SC4ABAA-□22
SC6ABAA-□22
SC8ABAA-□22
3,200
3,390
4,860
6,150
6,400
6,800
6,800
6,800
7,360
9,440
11,590
12,970
19,670
24,220
30,610
43,460
66,820
68,690
97,900
170,300
180,600
345,800
359,800
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
○
○
●
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
 SW-N1
シュカイロAC200V
200-240V
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
800
380-440V
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
800
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
800
(注1)定格は,JIS C 8201-4-1およびJEM 1038規格に準拠した定格を示します。
❶ N1形以上は,補助接点構成4a4bまで製作いたします。
❷ 商品コード欄の□にはコイル電圧指定コードが入ります。上記価格は,コイルAC 200Vの価格です。
●
標準形電磁接触器(ケ−スカバ−なし)
注:商品コードでもご注文いただけます。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
●
海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得
●
補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03∼N12形)
●
電気的耐久性 200万回(03∼N3形)
●
豊富なオプションユニット(03∼N3形)
・
補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N5∼N16形)
 ①形式  ②主回路電圧
 ③モータ容量またはサーマルリレーのヒートエレメント定格の呼び
 ④コイル呼び電圧  ⑤補助接点構成
補助接点
構成
❶
形式
商品コード
❷
 ①形式 ④コイル呼び電圧  ⑤補助接点構成
(写No.KK04-090, 491KK05-053, 056)


Similar Part No. - SC-N2S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SC-0002 ETC2-SC-0002 Datasheet
69Kb / 1P
SC CATALOG
logo
Vaishali Semiconductor
SC-0002 VAISH-SC-0002 Datasheet
69Kb / 1P
SC CATALOG
logo
List of Unclassifed Man...
SC-01 ETC1-SC-01 Datasheet
1Mb / 41P
Speech Synthesizer
logo
LEM
SC-01-06G LEM-SC-01-06G Datasheet
442Kb / 5P
SC Coils, SC-G/GS Small Type
logo
Kemet Corporation
SC-01-06G KEMET-SC-01-06G Datasheet
442Kb / 5P
SC Coils, SC-G/GS Small Type
More results

Similar Description - SC-N2S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Gamewell-FCI by Honeywe...
DH-FC1 GAMEWELL-FCI-DH-FC1 Datasheet
208Kb / 2P
Electromagnetic Door Holders
logo
TDK Electronics
SDR08540M3-01 TDK-SDR08540M3-01 Datasheet
59Kb / 4P
Electromagnetic Buzzers
SD1209T3-A1 TDK-SD1209T3-A1 Datasheet
73Kb / 5P
Electromagnetic Buzzers
logo
STMicroelectronics
AN901 STMICROELECTRONICS-AN901 Datasheet
88Kb / 14P
Electromagnetic compatibility
1000-4-6
logo
Soberton Inc.
WST-1310S-1 SOBERTON-WST-1310S-1 Datasheet
275Kb / 5P
Electromagnetic Buzzer
WST-1310S-3 SOBERTON-WST-1310S-3 Datasheet
261Kb / 5P
Electromagnetic Buzzer
WST-1606S-2 SOBERTON-WST-1606S-2 Datasheet
311Kb / 5P
Electromagnetic Buzzer
ST-025BL SOBERTON-ST-025BL_17 Datasheet
433Kb / 5P
Electromagnetic Buzzer
ST-025BLA SOBERTON-ST-025BLA_17 Datasheet
434Kb / 5P
Electromagnetic Buzzer
logo
Endress+Hauser Group Se...
BA01697D EH-BA01697D Datasheet
2Mb / 64P
Electromagnetic flowmeter
2022-06-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com