Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

A7108 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # A7108
Description  315/433/868/915MHz FSK/GFSK Transceiver
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

A7108 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  A7108 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers A7108 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers A7108 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers A7108 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers A7108 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers A7108 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers A7108 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers A7108 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers A7108 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 57 page
background image
A7108
315/433/868/915MHz FSK/GFSK Transceiver
Apr., 2011, Version 0.2
AMICCOM Electronics Corporation
4
1. 一 般描述
A7108 是适用于 315/43 3/470/ 510/868/ 915MHz ISM bands 的无线应用,并拥有 monoli thic 中频架构的
FSK/ G FSK 收发器。此外它非常适合 470MHz ~ 510MH z 中国的无线抄表系统与 868MHz 欧洲 W i r el es s
Met er B u s (W i r el es s M- B u s) 。
A7108 是笙科电子高效能 Sub 1GHz 家组芯片中的一员。 它是低功耗的解决方案,另外也提供先进的无线
功 能, 例如可 程序 化功 率放大 器, 其最大 功率 可到 19dBm ,与 低噪声 高灵 敏度的 接收 器 (- 115 dBm @
10Kbp s , - 111dBm @50Kbp s , 433MHz band ) 。综合以上的功能,A7108 不需外加 LNA 与 PA 就可适用
于长距离应用。
A7108 的传输速度是可程序化的,从 2K 到 250Kbps 可满足不同的系统需求。对于电池供电的系统 A7108
有快速的换频机制 (35us @PLL setti ng tim e) ,Xtal setting tim e(500 us) 与内建稳压器 sett i ng tim e(450
us ) 。这些功能均可减少平均电源功耗。
A7108 分别在 TX/ RX 都有 64-by tes 的 F I FO , 可供接 收 与发射 数据。 在封 包处里 的功 能上, 支持 CRC , 可用
于错 误侦 测; FEC 可提供每个 wo rd 的 1-bit 错 误更 正; RSSI 可 用于 通道 干净 评估 ;内 建的 温度 传感 器可 用于
量测相对温度;W OR(wake on RX) 支持周期性的从休眠状态醒来,并进入接收模式。使用W OR功能,MCU
可以继续在休眠模式,而 A7108就可以接收到封包;Data whit eni ng用于资料加密/ 解密。全部的功能都被整
合在 QFN 4X4 20脚位的小包装内。
附加 的功能可 以简化系统 设计与降 低成本 , 这 些功能如内建 稳压器, 低电压侦测 ,曼彻思 特编码 (Manchest er
encodi ng ) ,载 波侦 测, pream bl e 侦 测, FIFO mode 的框架同 步, 自动 频率 捕偿 ( Auto Frequency
com pensati on ) ,自动校正 ( V CO, IF Fil ter ) ,可程序化 IF 过滤器,支持多种 Xtal 频率,内建 Xtal 补偿电
容,与 MCU 共享频率。使用像 A7108 这样的高效能与高度整合芯片,在 ISM bands 的产品可以降低整体
的成本。
2. 一 般应用
n
ISM band 无线数据通讯
n
智能摇控器
n
R K E (Rem ote K eyless E ntr y)
n
W i reless M-B us
n
家庭自动化
n
自动抄表系统 (AMR/Aut o Meter Readi ng)
3. 功能
n
小封装 (Q FN 4X4, 20 pi ns).
n
可使用的频率 : 315/433/470/ 868/91 5 MHz.
n
FSK 与 GF S K 调变
n
支持 3 线式或 4 线式 SPI
n
深度休眠电流 (0. 2uA).
n
休眠电流 (2 uA).
n
TX 电流 433MHz: 30m A @ 10dBm, 70m A @ 17dBm.
n
TX 电流 868MHz: 38m A @ 9dBm, 55mA @ 13dBm.
n
RX 电流 (A GC Off) 434MH z: 13 .5 m A 与 868MHz: 14.5 m A.
n
内建电压稳压器,输入电压 2.0 ~ 3.6 V.
n
可程序化传输速度,可从 2Kbps 到 250Kbps.
n
分别在 TX/ RX有实体的64 bytes FIFO
n
使用 FI FO 延伸功能最多可到256 bytes.
n
高接收灵敏度 ( 以 433.92MHz 为例)
u
-117dBm 当传输速度为 2Kbps
u
-114dBm 当传输速度为 10Kbps
u
-110dBm 当传输速度为 50Kbps
u
-10 7dBm 当传输速度为 100Kbps
u
-10 6dBm 当传输速度为 150Kbps
u
-10 3dBm 当传输速度为 250Kbps
n
快速换频设计 (35 us @ PLL settling tim e).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com